công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DSP56364P bảng dữ liệu(PDF) 70 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện DSP56364P
Giải thích chi tiết về linh kiện  24-Bit Audio Digital Signal Processor
PDF  148 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

DSP56364P bảng dữ liệu(HTML) 70 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button DSP56364P Datasheet HTML 66Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56364P Datasheet HTML 67Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56364P Datasheet HTML 68Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56364P Datasheet HTML 69Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56364P Datasheet HTML 70Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56364P Datasheet HTML 71Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56364P Datasheet HTML 72Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56364P Datasheet HTML 73Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56364P Datasheet HTML 74Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 70 / 148 page
background image
JTAG Timing
DSP56364 Technical Data, Rev. 4.1
3-54
Freescale Semiconductor
Figure 3-28 Test Clock Input Timing Diagram
Figure 3-29 Boundary Scan (JTAG) Timing Diagram
509
TMS, TDI data hold time
25.0
—
ns
510
TCK low to TDO data valid
0.0
44.0
ns
511
TCK low to TDO high impedance
0.0
44.0
ns
1 V
CC = 3.3 V ± 0.16 V; TJ = 0°C to +105°C, CL = 50 pF
2 All timings apply to OnCE module data transfers because it uses the JTAG port as an interface.
Table 3-22 JTAG Timing1. 2 (continued)
No.
Characteristics
All Frequencies
Unit
Min
Max
TCK
(Input)
VM
VM
VIH
VIL
501
502
502
503
503
AA0496
TCK
(Input)
Data
Inputs
Data
Outputs
Data
Outputs
Data
Outputs
VIH
VIL
Input Data Valid
Output Data Valid
Output Data Valid
505
504
506
507
506
AA0497



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com