công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DSP56364P bảng dữ liệu(PDF) 87 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện DSP56364P
Giải thích chi tiết về linh kiện  24-Bit Audio Digital Signal Processor
PDF  148 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

DSP56364P bảng dữ liệu(HTML) 87 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button DSP56364P Datasheet HTML 83Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56364P Datasheet HTML 84Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56364P Datasheet HTML 85Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56364P Datasheet HTML 86Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56364P Datasheet HTML 87Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56364P Datasheet HTML 88Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56364P Datasheet HTML 89Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56364P Datasheet HTML 90Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56364P Datasheet HTML 91Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 87 / 148 page
background image
DSP56364 Technical Data, Rev. 4.1
Freescale Semiconductor
A-3
94
gpio1
ipad5v_io
95
gpio2
ipad5v_io
96
gpio3
ipad5v_io
97
tdo
ipad5f_io
98
tdi
ipad5f_io
99
tck
ipad5f_io
100
tms
ipad5f_io
[Model]
ipad5f_io
| ""
Model_type
I/O
Vinl = 0.8
Vinh = 2
| variable
typ
min
max
C_comp
1.96p
1.87p
2.06p
| variable
typ
min
max
[Temperature Range] 40.0
0.0
120.0
| variable
typ
min
max
[Voltage Range]
3.30V
3.00V
3.60V
|
[Pulldown]
| pulldown in the table = pulldown subtract gnd_clamp
|Voltage
I(typ)
I(min)
I(max)
|
-3.30V
-142.303u
-76.239u -215.182u
-3.20V
-149.700u
-80.226u -226.432u
-3.10V
-157.861u
-84.616u -238.866u
-3.00V
-166.908u
-89.472u -252.678u
-2.90V
-176.992u
-94.869u -268.107u
-2.80V
-188.295u -100.900u -285.446u
-2.70V
-201.049u -107.679u -305.068u
-2.60V
-215.545u -115.349u -327.446u
-2.50V
-232.155u -124.094u -353.191u
-2.40V
-251.367u -134.145u -383.107u
-2.30V
-273.825u -145.808u -418.273u
-2.20V
-300.403u -159.488u -460.167u
-2.10V
-332.314u -175.737u -510.874u
-2.00V
-371.286u -195.318u -573.418u
-1.90V
-419.868u -219.325u -652.360u
-1.80V
-481.968u -249.369u -754.892u
-1.70V
-563.882u -287.925u -893.013u
-1.60V
-676.382u -338.973u
-1.088m
-1.50V
-839.410u -409.300u
-1.383m
-1.40V
-1.094m -511.367u
-1.873m
-1.30V
-1.537m -670.350u
-2.819m
-1.20V
-2.451m -943.845u
-5.162m
-1.10V
-4.857m
-1.486m
-12.214m
-1.00V
-10.606m
-2.746m
-20.764m
-0.90V
-14.267m
-5.259m
-21.749m
-0.80V
-13.851m
-7.108m
-20.142m
-0.70V
-12.481m
-7.168m
-18.211m
-0.60V
-10.883m
-6.348m
-15.981m
-0.50V
-9.156m
-5.339m
-13.503m
-0.40V
-7.378m
-4.288m
-10.922m
-0.30V
-5.572m
-3.224m
-8.282m
-0.20V
-3.741m
-2.154m
-5.584m



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com