công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DSP56364P bảng dữ liệu(PDF) 69 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện DSP56364P
Giải thích chi tiết về linh kiện  24-Bit Audio Digital Signal Processor
PDF  148 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

DSP56364P bảng dữ liệu(HTML) 69 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button DSP56364P Datasheet HTML 65Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56364P Datasheet HTML 66Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56364P Datasheet HTML 67Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56364P Datasheet HTML 68Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56364P Datasheet HTML 69Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56364P Datasheet HTML 70Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56364P Datasheet HTML 71Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56364P Datasheet HTML 72Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56364P Datasheet HTML 73Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 69 / 148 page
background image
JTAG Timing
DSP56364 Technical Data, Rev. 4.1
Freescale Semiconductor
3-53
Figure 3-27 GPIO Timing
3.15
JTAG Timing
Table 3-22 JTAG Timing1. 2
No.
Characteristics
All Frequencies
Unit
Min
Max
500
TCK frequency of operation (1/(T
C
× 3); maximum 22 MHz)
0.0
22.0
MHz
501
TCK cycle time in Crystal mode
45.0
—
ns
502
TCK clock pulse width measured at 1.5 V
20.0
—
ns
503
TCK rise and fall times
0.0
3.0
ns
504
Boundary scan input data setup time
5.0
—
ns
505
Boundary scan input data hold time
24.0
—
ns
506
TCK low to output data valid
0.0
40.0
ns
507
TCK low to output high impedance
0.0
40.0
ns
508
TMS, TDI data setup time
5.0
—
ns
Valid
GPIO
(Input)
GPIO
(Output)
EXTAL
(Input)
Fetch the instruction MOVE X0,X:(R0); X0 contains the new value of GPIO
and R0 contains the address of GPIO data register.
A0–A17
490
491
492
494
493
GPIO
(Output)
495
496



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com