công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMS320DM647ZUT720 bảng dữ liệu(PDF) 64 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TMS320DM647ZUT720
Giải thích chi tiết về linh kiện  Digital Media Processor
PDF  166 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TMS320DM647ZUT720 bảng dữ liệu(HTML) 64 Page - Texas Instruments

Back Button TMS320DM647ZUT720 Datasheet HTML 60Page - Texas Instruments TMS320DM647ZUT720 Datasheet HTML 61Page - Texas Instruments TMS320DM647ZUT720 Datasheet HTML 62Page - Texas Instruments TMS320DM647ZUT720 Datasheet HTML 63Page - Texas Instruments TMS320DM647ZUT720 Datasheet HTML 64Page - Texas Instruments TMS320DM647ZUT720 Datasheet HTML 65Page - Texas Instruments TMS320DM647ZUT720 Datasheet HTML 66Page - Texas Instruments TMS320DM647ZUT720 Datasheet HTML 67Page - Texas Instruments TMS320DM647ZUT720 Datasheet HTML 68Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 64 / 166 page
background image
www.ti.com
1
0
DIVIDERD4
CLKIN1
PLLEN(PLLCTL.[0])
SYSCLK1
SYSCLK2
AECLKIN(ExternalEMIFClockInput)
EMIFA
DIVIDERPREDIV
DIVIDERD1
DIVIDERD2
AECLKOUT
PLLV1
C2
C1
EMIFilter
+1.8V
560pF 0.1 F
SYSCLK5
SYSREFCLK
(C64x+MegaModule)
DIVIDERD5
PLL1Controller
(EMIFInputClock)
DM647/DM648
/1,/2,/3
ENA
PREDEN(PREDIV.[15])
/3
ENA
/2,/4,
...,/16
PLL1
PLLM
x1,x15,
x20,x25,
x30,x32
D4EN(PLLDIV4.[15])
SYSCLK4
(InternalEMIFClockInput)
SYSCLK4
SYSCLK3
DIVIDERD3
/6
SYSCLK6
DIVIDERD6
ENA
D2EN(PLLDIV2.[15])
/1,/2,
...,/8
(EmulationandTrace)
VICP cop_clk/2
VICP cop_clk
/4
/2
01
AECLKINSEL
(AEA[17]pin)
10
VCLK
VLYNQ
CLKDIR
(CTRL.[15])
/1,/2,
...,/8
CLKDIV
(CTRL.[18:16])
TMS320DM647/TMS320DM648
Digital Media Processor
SPRS372 – MAY 2007
Figure 6-5. PLL Input Clock
As shown in Figure 6-5, the PLL1 controller features a software-programmable PLL multiplier controller
(PLLM) and five dividers (PREDIV, D1, D2, D3, D4, D5, D6). The PLL1 controller uses the device input
clock CLKIN1 to generate a system reference clock (SYSREFCLK) and five system clocks (SYSCLK1,
SYSCLK2, SYSCLK3, SYSCLK4, SYSCLK5 and SYSCLK6). PLL1 power is supplied externally via the
PLL1 power-supply pin (PLLV1). An external EMI filter circuit must be added to PLLV1, as shown in
Figure 8-11. The 1.8-V supply of the EMI filter must be from the same 1.8-V power plane supplying the I/O
power-supply pin, DVDD18. TI requires EMI filter manufacturer Murata, part number NFM18CC222R1C3.
Peripheral Information and Electrical Specifications
64
Submit Documentation Feedback



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com