công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMS320DM647ZUT720 bảng dữ liệu(PDF) 44 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TMS320DM647ZUT720
Giải thích chi tiết về linh kiện  Digital Media Processor
PDF  166 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TMS320DM647ZUT720 bảng dữ liệu(HTML) 44 Page - Texas Instruments

Back Button TMS320DM647ZUT720 Datasheet HTML 40Page - Texas Instruments TMS320DM647ZUT720 Datasheet HTML 41Page - Texas Instruments TMS320DM647ZUT720 Datasheet HTML 42Page - Texas Instruments TMS320DM647ZUT720 Datasheet HTML 43Page - Texas Instruments TMS320DM647ZUT720 Datasheet HTML 44Page - Texas Instruments TMS320DM647ZUT720 Datasheet HTML 45Page - Texas Instruments TMS320DM647ZUT720 Datasheet HTML 46Page - Texas Instruments TMS320DM647ZUT720 Datasheet HTML 47Page - Texas Instruments TMS320DM647ZUT720 Datasheet HTML 48Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 44 / 166 page
background image
www.ti.com
TMS320DM647/TMS320DM648
Digital Media Processor
SPRS372 – MAY 2007
Table 3-6. PINMUX Register Field Descriptions (continued)
Bit
Field
Value
Description
9:8
MCASP_EN
Controls the pin muxing between McASP and VIC
.
UNMUXED
MUXED (11)
STCLK, VCTL, or McASP
00
3-state
01
McASP (all McASP Pins)
10
(McASP without AXR8, AXR9)
ACLKR
AFSR
AXR0
AXR1
AC:LKX
AFSX
AXR2
AXR3
AHCLKR
AMUTEIN
AXR4
AXR5
AHCLKX
AMUTE
AXR6
AXR7
STCLK
VCTL
11
Reserved
7:6
Reserved
Reserved
5:4
VLYNQ_EN
Controls the pin muxing between Video Port 2 and VLYNQ
.
UNMUXED(12)
MUXED(13)
VP2#1
VP2#2 VLYNQ
00
3-state
3-state
01
3-state
3-state
10
Enable
VP2D12-19, VP2CLK1, VP2CTL2
11
Enable
VRXD0-3 and VTXD0-3, VCLK, VSCRUN
3:1
Reserved
Reserved
0
TIMER_EN
Controls the pin muxing between TIMER and GPIO[8:11]
.
MUXED(14)
(E20, D21, E21, C22)
0
GPIO[8:11]
1
Timer 0/1
(11) The complete list of pins: AC4, AC3, AC6, AC7, W6, AA7, AB6, Y6, AA6, AB4, Y5, V7, AA4, V6, Y7, AA5, AB3, U7
(12) For the first half of the Video Port 2, the complete list of pins with function: AB1(VP2CLK0), AA1 (VP2CTL0), AB2 (VP2CTL1) and W5,
AA2, Y3, U6, Y2, W3, V5, W4 (VP2D02, VP2D03, VP2D04, VP2D05, VP2D06, VP2D07, VP2D08, VP2D09)
(13) For the second half of the Video Port 2, the complete list of pins with function: W1 (VP2CLK1/VCLK), Y1(VP2CTL2/VSCRUN), W2, V3,
V4, U1, U3, U2, U5, U4 (VP2D12/VRXD0, VP2D13/VRXD1, VP2D14/VRXD2, VP2D15/VRXD3, VP2D16/VTXD0, VP2D17/VTXD1,
VP2D18/VTXD2, VP2D19/VTXD3)
(14) The complete list of pins:E20, D21, E21, C22
Device Configuration
44
Submit Documentation Feedback



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com