công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMS320DM647ZUT720 bảng dữ liệu(PDF) 60 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TMS320DM647ZUT720
Giải thích chi tiết về linh kiện  Digital Media Processor
PDF  166 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TMS320DM647ZUT720 bảng dữ liệu(HTML) 60 Page - Texas Instruments

Back Button TMS320DM647ZUT720 Datasheet HTML 56Page - Texas Instruments TMS320DM647ZUT720 Datasheet HTML 57Page - Texas Instruments TMS320DM647ZUT720 Datasheet HTML 58Page - Texas Instruments TMS320DM647ZUT720 Datasheet HTML 59Page - Texas Instruments TMS320DM647ZUT720 Datasheet HTML 60Page - Texas Instruments TMS320DM647ZUT720 Datasheet HTML 61Page - Texas Instruments TMS320DM647ZUT720 Datasheet HTML 62Page - Texas Instruments TMS320DM647ZUT720 Datasheet HTML 63Page - Texas Instruments TMS320DM647ZUT720 Datasheet HTML 64Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 60 / 166 page
background image
www.ti.com
TMS320DM647/TMS320DM648
Digital Media Processor
SPRS372 – MAY 2007
Table 6-3. PSC Register Memory Map (continued)
HEX ADDRESS RANGE
REGISTER ACRONYM
DESCRIPTION
0x0204 6510
–
Reserved
0x0204 6514
–
Reserved
0x0204 6518- 0x0204 65FF
–
Reserved
0x0204 6600- 0x0204 67FF
–
Reserved
0x0204 6800
MDSTAT0
Module Status 0 Register (EDMACC)
0x0204 6804
–
Reserved
0x0204 6808
–
Reserved
0x0204 680C
–
Reserved
0x0204 6810
–
Reserved
0x0204 6814
–
Reserved
0x0204 6818
–
Reserved
0x0204 681C
MDSTAT7
Module Status 7 Register (DDR2)
0x0204 6820
MDSTAT8
Module Status 8 Register (HPI)
0x0204 6824
MDSTAT9
Module Status 9 Register (VLYNQ)
0x0204 6828
MDSTAT10
Module Status 10 Register (GPIO)
0x0204 682C
MDSTAT11
Module Status 11 Register (TIMER 0)
0x0204 6830
MDSTAT12
Module Status 12 Register (TIMER 1)
0x0204 6834
–
Reserved
0x0204 6838
–
Reserved
0x0204 683C
–
Reserved
0x0204 6840
–
Reserved
0x0204 6844
MDSTAT17
Module Status 17 Register (SPI)
0x0204 6848
MDSTAT18
Module Status 18 Register (I2C)
0x0204 684C
MDSTAT19
Module Status 19 Register (PCI)
0x0204 6850
MDSTAT20
Module Status 20 Register (Video Port 0)
0x0204 6854
MDSTAT21
Module Status 21 Register (Video Port 1)
0x0204 6858
MDSTAT22
Module Status 22 Register (Video Port 2)
0x0204 685C
MDSTAT23
Module Status 23 Register (Video Port 3)
0x0204 6860
MDSTAT24
Module Status 24 Register (Video Port 4)
0x0204 6864
MDSTAT25
Module Status 25 Register (EMIFA)
0x0204 6868
MDSTAT26
Module Status 26 Register (TIMER 2)
0x0204 686C
MDSTAT27
Module Status 27 Register (TIMER 3)
0x0204 6870
MDSTAT28
Module Status 28 Register (VIC)
0x0204 6874
MDSTAT29
Module Status 29 Register (McASP)
0x0204 6878
MDSTAT30
Module Status 30 Register (UART)
0x0204 687C
MDSTAT31
Module Status 31 Register (VICP)
0x0204 6880
–
Reserved
0x0204 6884
MDSTAT33
Module Status 33 Register (C64x+ CPU)
0x0204 688C
MDSTAT34
Module Status 34 Register (Ethernet Subsystem)
0x0204 688C-0x0204 69FF
–
Reserved
0x0204 6A00
MDCTL0
Module Control 0 Register (EDMACC)
0x0204 6A04
–
Reserved
0x0204 6A08
–
Reserved
0x0204 6A0C
–
Reserved
0x0204 6A10
–
Reserved
0x0204 6A14
–
Reserved
0x0204 6A18
–
Reserved
Peripheral Information and Electrical Specifications
60
Submit Documentation Feedback



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com