công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCM3794A bảng dữ liệu(PDF) 62 Page - Burr-Brown (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired Burr-Brown Corporation. Click here to check the latest version.
tên linh kiện PCM3794A
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit, Low-Power Stereo Audio CODEC With Microphone Bias, Headphone, and Digital Speaker Amplifier
PDF  68 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BURR-BROWN [Burr-Brown (TI)]
Trang chủ  http://www.burr-brown.com
Logo BURR-BROWN - Burr-Brown (TI)

PCM3794A bảng dữ liệu(HTML) 62 Page - Burr-Brown (TI)

Back Button PCM3794A Datasheet HTML 58Page - Burr-Brown (TI) PCM3794A Datasheet HTML 59Page - Burr-Brown (TI) PCM3794A Datasheet HTML 60Page - Burr-Brown (TI) PCM3794A Datasheet HTML 61Page - Burr-Brown (TI) PCM3794A Datasheet HTML 62Page - Burr-Brown (TI) PCM3794A Datasheet HTML 63Page - Burr-Brown (TI) PCM3794A Datasheet HTML 64Page - Burr-Brown (TI) PCM3794A Datasheet HTML 65Page - Burr-Brown (TI) PCM3794A Datasheet HTML 66Page - Burr-Brown (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 62 / 68 page
background image
www.ti.com
Conventional Mode
HDTI
VCC
+
+
HPOL
HPOR
PGND
HPCOM
HP Jack
CaplessMode
HDTI
VCC
HPOL
HPOR
PGND
HPCOM
HP Jack
S0222-01
+
+
HPOL
HPOR
CL
CR
CR
16 W
16 W
+
+
HPOL
HPOR
CL
16 W
16 W
4.7 W
4.7 W
10
995
47
212
100
100
220
45
C ,C
– F
L
R
m
f
– Hz
C
10
770
47
163
100
77
220
35
C ,C
– F
L
R
m
f
– Hz
C
S0223-01
PCM3793A
PCM3794A
SLAS529A – JANUARY 2007 – REVISED FEBRUARY 2007
Figure 42. Connection for Headphone Output and Insertion Detection
Figure 43. High-Pass Filter for Headphone Output
62
Submit Documentation Feedback



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com