công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCM3794A bảng dữ liệu(PDF) 53 Page - Burr-Brown (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired Burr-Brown Corporation. Click here to check the latest version.
tên linh kiện PCM3794A
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit, Low-Power Stereo Audio CODEC With Microphone Bias, Headphone, and Digital Speaker Amplifier
PDF  68 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BURR-BROWN [Burr-Brown (TI)]
Trang chủ  http://www.burr-brown.com
Logo BURR-BROWN - Burr-Brown (TI)

PCM3794A bảng dữ liệu(HTML) 53 Page - Burr-Brown (TI)

Back Button PCM3794A Datasheet HTML 49Page - Burr-Brown (TI) PCM3794A Datasheet HTML 50Page - Burr-Brown (TI) PCM3794A Datasheet HTML 51Page - Burr-Brown (TI) PCM3794A Datasheet HTML 52Page - Burr-Brown (TI) PCM3794A Datasheet HTML 53Page - Burr-Brown (TI) PCM3794A Datasheet HTML 54Page - Burr-Brown (TI) PCM3794A Datasheet HTML 55Page - Burr-Brown (TI) PCM3794A Datasheet HTML 56Page - Burr-Brown (TI) PCM3794A Datasheet HTML 57Page - Burr-Brown (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 53 / 68 page
background image
www.ti.com
PCM3793A
PCM3794A
SLAS529A – JANUARY 2007 – REVISED FEBRUARY 2007
Register 89
B15
B14
B13
B12
B11
B10
B9
B8
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
B0
Register 89
0
IDX6
IDX5
IDX4
IDX3
IDX2
IDX1
IDX0
RSV
GMR2
GMR1
GMR0
RSV
GML2
GML1
GML0
IDX[6:0]: 101 1001b (59h): Register 89
GMR[2:0]: Gain Level Control for PG6 (Gain Amplifier for Analog Input or R-Channel Bypass)
GML[2:0]: Gain Level Control for PG5 (Gain Amplifier for Analog Input or L-Channel Bypass)
Default value: 111
These bits are used for setting the gain level of the analog source to the mixing amplifier. It is recommended to
set the gain level to avoid saturation in the analog mixer.
GMR[2:0]
Gain Level Control for PG6
GML[2:0]
Gain Level Control for PG5
0 0 0
–21 dB
0 0 1
–18 dB
0 1 0
–15 dB
0 1 1
–12 dB
1 0 0
–9 dB
1 0 1
–6 dB
1 1 0
–3 dB
1 1 1
0 dB (default)
Register 90
B15
B14
B13
B12
B11
B10
B9
B8
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
B0
Register 90
0
IDX6
IDX5
IDX4
IDX3
IDX2
IDX1
IDX0
RSV
RSV
RSV
RSV
RSV
RSV
G20R
G20L
IDX[6:0]: 1011010b (5Ah): Register 90
G20R: 20-dB Boost for PG2 (Gain Amplifier for AIN1R, AIN2R, and AIN3R)
Default value: 0
This bit is used to boost the microphone signal when the analog input is small.
G20R = 0
0 dB (default)
G20R = 1
20-dB boost
G20L: 20-dB Boost for PG1 (Gain Amplifier for AIN1L, AIN2L, and AIN3L)
Default value: 0
This bit is used to boost the microphone signal when the analog input is small.
G20L = 0
0 dB (default)
G20L = 1
20-dB boost
53
Submit Documentation Feedback



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com