| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AT80C51RB2-3CSIM bảng dữ liệu(PDF) 70 Page - ATMEL Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AT80C51RB2-3CSIM bảng dữ liệu(HTML) 70 Page - ATMEL Corporation |
|
70 / 83 page ![]() 71 AT80C51RD2/AT83C51Rx2 4113B–8051–03/05 Table 50. AC Parameters for a Fix Clock Table 51. AC Parameters for a Variable Clock Symbol -M -L Units Min Max Min Max T25 25 ns T LHLL 35 35 ns T AVLL 55 ns T LLAX 55 ns T LLIV 65 65 ns T LLPL 55 ns T PLPH 50 50 ns T PLIV 30 30 ns T PXIX 00 ns T PXIZ 10 10 ns T AVIV 80 80 ns T PLAZ 10 10 ns Symbol Type Standard Clock X2 Clock X Parameter for - M Range X Parameter for -L Range Units T LHLL Min 2 T - x T - x 15 15 ns T AVLL Min T - x 0.5 T - x 20 20 ns T LLAX Min T - x 0.5 T - x 20 20 ns T LLIV Max 4 T - x 2 T - x 35 35 ns T LLPL Min T - x 0.5 T - x 15 15 ns T PLPH Min 3 T - x 1.5 T - x 25 25 ns T PLIV Max 3 T - x 1.5 T - x 45 45 ns T PXIX Min x x 0 0 ns T PXIZ Max T - x 0.5 T - x 15 15 ns T AVIV Max 5 T - x 2.5 T - x 45 45 ns T PLAZ Max x x 10 10 ns |