công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UPD75P3018A bảng dữ liệu(PDF) 50 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện UPD75P3018A
Giải thích chi tiết về linh kiện  MOS INTEGRATED CIRCUIT
PDF  66 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

UPD75P3018A bảng dữ liệu(HTML) 50 Page - Renesas Technology Corp

Back Button UPD75P3018A Datasheet HTML 46Page - Renesas Technology Corp UPD75P3018A Datasheet HTML 47Page - Renesas Technology Corp UPD75P3018A Datasheet HTML 48Page - Renesas Technology Corp UPD75P3018A Datasheet HTML 49Page - Renesas Technology Corp UPD75P3018A Datasheet HTML 50Page - Renesas Technology Corp UPD75P3018A Datasheet HTML 51Page - Renesas Technology Corp UPD75P3018A Datasheet HTML 52Page - Renesas Technology Corp UPD75P3018A Datasheet HTML 53Page - Renesas Technology Corp UPD75P3018A Datasheet HTML 54Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 50 / 66 page
background image
µPD75P3018A
48
Data Sheet U11917EJ2V1DS
10. PACKAGE DRAWINGS
80-PIN PLASTIC QFP (14x14)
NOTE
Each lead centerline is located within 0.13 mm of
its true position (T.P.) at maximum material condition.
ITEM
MILLIMETERS
A
B
D
G
17.2
±0.4
14.0
±0.2
0.13
0.825
I
17.2
±0.4
J
C
14.0
±0.2
H
0.30
±0.10
0.65 (T.P.)
K
1.6
±0.2
L
0.8
±0.2
F
0.825
S80GC-65-3B9-6
N
P
Q
0.10
2.7
±0.1
0.1
±0.1
R
S
5
°±5°
3.0 MAX.
M
0.15+0.10
−0.05
60
61
40
80
1
21
20
41
S
S
N
J
detail of lead end
C D
A
B
R
K
M
L
P
I
S
Q
G
F
M
H



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com