công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SC18IS601IPW bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện SC18IS601IPW
Giải thích chi tiết về linh kiện  SPI to IC-bus interface
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

SC18IS601IPW bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - NXP Semiconductors

Back Button SC18IS601IPW Datasheet HTML 18Page - NXP Semiconductors SC18IS601IPW Datasheet HTML 19Page - NXP Semiconductors SC18IS601IPW Datasheet HTML 20Page - NXP Semiconductors SC18IS601IPW Datasheet HTML 21Page - NXP Semiconductors SC18IS601IPW Datasheet HTML 22Page - NXP Semiconductors SC18IS601IPW Datasheet HTML 23Page - NXP Semiconductors SC18IS601IPW Datasheet HTML 24Page - NXP Semiconductors SC18IS601IPW Datasheet HTML 25Page - NXP Semiconductors SC18IS601IPW Datasheet HTML 26Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 28 page
background image
SC18IS600_601_3
© NXP B.V. 2006. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 03 — 13 December 2006
22 of 28
NXP Semiconductors
SC18IS600/601
SPI to I2C-bus interface
10. Package outline
Fig 27. Package outline SOT403-1 (TSSOP16)
UNIT
A1
A2
A3
bp
cD (1)
E (2)
(1)
eHE
LLp
QZ
y
w
v
θ
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
mm
0.15
0.05
0.95
0.80
0.30
0.19
0.2
0.1
5.1
4.9
4.5
4.3
0.65
6.6
6.2
0.4
0.3
0.40
0.06
8
0
o
o
0.13
0.1
0.2
1
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
Notes
1. Plastic or metal protrusions of 0.15 mm maximum per side are not included.
2. Plastic interlead protrusions of 0.25 mm maximum per side are not included.
0.75
0.50
SOT403-1
MO-153
99-12-27
03-02-18
w M
b p
D
Z
e
0.25
18
16
9
θ
A
A1
A2
L p
Q
detail X
L
(A )
3
HE
E
c
v M A
X
A
y
0
2.5
5 mm
scale
TSSOP16: plastic thin shrink small outline package; 16 leads; body width 4.4 mm
SOT403-1
A
max.
1.1
pin 1 index



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com