công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SC18IS601IPW bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện SC18IS601IPW
Giải thích chi tiết về linh kiện  SPI to IC-bus interface
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

SC18IS601IPW bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - NXP Semiconductors

Back Button SC18IS601IPW Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors SC18IS601IPW Datasheet HTML 16Page - NXP Semiconductors SC18IS601IPW Datasheet HTML 17Page - NXP Semiconductors SC18IS601IPW Datasheet HTML 18Page - NXP Semiconductors SC18IS601IPW Datasheet HTML 19Page - NXP Semiconductors SC18IS601IPW Datasheet HTML 20Page - NXP Semiconductors SC18IS601IPW Datasheet HTML 21Page - NXP Semiconductors SC18IS601IPW Datasheet HTML 22Page - NXP Semiconductors SC18IS601IPW Datasheet HTML 23Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 28 page
background image
SC18IS600_601_3
© NXP B.V. 2006. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 03 — 13 December 2006
19 of 28
NXP Semiconductors
SC18IS600/601
SPI to I2C-bus interface
[1]
Parameters are valid over operating temperature range unless otherwise specified. Parts are tested to 2 MHz, but are guaranteed to
operate down to 0 Hz.
[2]
SCL and SDA do not have glitch suppression circuits.
Table 13.
Dynamic characteristics
VDD = 3.0 V to 3.6 V; Tamb = −40 °Cto+85 °C (industrial); unless otherwise specified.[1]
Symbol
Parameter
Conditions
Variable clock
fosc =18MHz
Unit
Min
Max
Min
Max
fosc(RC)
internal RC oscillator
frequency (SC18IS600)
nominal f = 7.3728 MHz;
trimmed to
±1 % at
Tamb =25 °C
7.189
7.557
7.189
7.557
MHz
External clock input (SC18IS601); see Figure 22
fosc
oscillator frequency
0
18
-
-
MHz
TCLCL
clock cycle time
55
-
-
-
ns
tCHCX
clock HIGH time
22
TCLCL − tCLCX
22
-
ns
tCLCX
clock LOW time
22
TCLCL − tCHCX
22
-
ns
tCLCH
clock rise time
-
5
-
5
ns
tCHCL
clock fall time
-
5
-
5
ns
Glitch filter
tgr[2]
glitch rejection time
RESET pin
-
50
-
50
ns
any pin except RESET
-
15
-
15
ns
tsa
signal acceptance time
RESET pin
125
-
125
-
ns
any pin except RESET
50
-
50
-
ns
SPI slave interface
fSPI
SPI operating frequency
3.0 MHz
0
fosc
⁄6
0
3
MHz
TSPICYC
SPI cycle time
3.0 MHz
6
⁄fosc
-
333
-
ns
tSPILEAD
SPI enable lead time
3.0 MHz
4
-
4
-
µs
tSPILAG
SPI enable lag time
3.0 MHz
4
-
4
-
µs
tSPICLKH
SPICLK HIGH time
3
⁄fosc
-
167
-
ns
tSPICLKL
SPICLK LOW time
3
⁄fosc
-
167
-
ns
tSPIDSU
SPI data setup time
100
-
100
-
ns
tSPIDH
SPI data hold time
100
-
100
-
ns
tSPIA
SPI access time
0
80
0
80
ns
tSPIDIS
SPI disable time
3.0 MHz
0
160
-
160
ns
tSPIDV
SPI enable to output data
valid time
3.0 MHz
0
160
-
160
ns
tSPIOH
SPI output data hold time
0
-
0
-
ns
tSPIR
SPI rise time
SPI outputs (SPICLK,
MOSI, MISO)
-
100
-
100
ns
SPI inputs (SPICLK,
MOSI, MISO, SS)
-
2000
-
2000
ns
tSPIF
SPI fall time
SPI outputs (SPICLK,
MOSI, MISO)
-
100
-
100
ns
SPI inputs (SPICLK,
MOSI, MISO, SS)
-
2000
-
2000
ns



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com