công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DSP56321T/D bảng dữ liệu(PDF) 54 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện DSP56321T/D
Giải thích chi tiết về linh kiện  24-Bit Digital Signal Processor
PDF  88 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

DSP56321T/D bảng dữ liệu(HTML) 54 Page - NXP Semiconductors

Back Button DSP56321T/D Datasheet HTML 50Page - NXP Semiconductors DSP56321T/D Datasheet HTML 51Page - NXP Semiconductors DSP56321T/D Datasheet HTML 52Page - NXP Semiconductors DSP56321T/D Datasheet HTML 53Page - NXP Semiconductors DSP56321T/D Datasheet HTML 54Page - NXP Semiconductors DSP56321T/D Datasheet HTML 55Page - NXP Semiconductors DSP56321T/D Datasheet HTML 56Page - NXP Semiconductors DSP56321T/D Datasheet HTML 57Page - NXP Semiconductors DSP56321T/D Datasheet HTML 58Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 54 / 88 page
background image
2-30
AC Electrical Characteristics
2.5.11
JTAG Timing
Table 2-14. JTAG Timing
No.
Characteristics
All frequencies
Unit
Min
Max
500
TCK frequency of operation
0.0
22.0
MHz
501
TCK cycle time in Crystal mode
45.0
—ns
502
TCK clock pulse width measured at 1.6 V
20.0
—
ns
503
TCK rise and fall times
0.0
3.0
ns
504
Boundary scan input data setup time
5.0
—
ns
505
Boundary scan input data hold time
24.0
—
ns
506
TCK low to output data valid
0.0
40.0
ns
507
TCK low to output high impedance
0.0
40.0
ns
508
TMS, TDI data setup time
5.0
—
ns
509
TMS, TDI data hold time
25.0
—
ns
510
TCK low to TDO data valid
0.0
44.0
ns
511
TCK low to TDO high impedance
0.0
44.0
ns
512
TRST assert time
100.0
—
ns
513
TRST setup time to TCK low
40.0
—
ns
Notes:
1.
VCCQH = 3.3 V ± 0.3 V, VCCQL = 1.6 V ± 0.1 V; TJ = 0°C to +85°C, CL = 50 pF
2.
All timings apply to OnCE module data transfers because it uses the JTAG port as an interface.
Figure 2-28. Test Clock Input Timing Diagram
TCK
(Input)
VM
VM
VIH
VIL
501
502
502
503
503
Freescale Semiconductor, Inc.
For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com