công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RCM2000 bảng dữ liệu(PDF) 76 Page - Digi International Inc.

tên linh kiện RCM2000
Giải thích chi tiết về linh kiện  RabbitCore RCM2000 C-Programmable Module User’s Manual
PDF  80 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIGI [Digi International Inc.]
Trang chủ  https://www.digi.com/
Logo DIGI - Digi International Inc.

RCM2000 bảng dữ liệu(HTML) 76 Page - Digi International Inc.

Back Button RCM2000 Datasheet HTML 72Page - Digi International Inc. RCM2000 Datasheet HTML 73Page - Digi International Inc. RCM2000 Datasheet HTML 74Page - Digi International Inc. RCM2000 Datasheet HTML 75Page - Digi International Inc. RCM2000 Datasheet HTML 76Page - Digi International Inc. RCM2000 Datasheet HTML 77Page - Digi International Inc. RCM2000 Datasheet HTML 78Page - Digi International Inc. RCM2000 Datasheet HTML 79Page - Digi International Inc. RCM2000 Datasheet HTML 80Page - Digi International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 76 / 80 page
background image
72
RabbitCore RCM2000
D.5 Simple D/A Converter
The output will initially be 0 V to -10.05 V after the first inverting op-amp, and 0 V to
+10.05 V after the second inverting op-amp. All lows produce 0 V out, FF produces 10 V
out. The output can be scaled by changing the feedback resistors on the op-amps. For
example, changing 5.11 k
Ω to 2.5 kΩ will produce an output from 0 V to -5 V (first stage)
and 0 V to 5 V (second stage). Op-amps with a very low input offset voltage are recom-
mended.
Figure D-6. Sample D/A Converter Connections
A sample program is not available at this time.
649 kW
324 kW
162 kW
80.6 kW
40.2 kW
20 kW
10 kW
5.11 kW
CT0–CT7
PA0–PA7
HC374
47 kW
47 kW
CLK
E
+5 V
+5 V
PE2
PE3
1.19 kW
4.99 kW
10 kW
10 kW
5.11 kW
22 pF
22 pF
Vo
V+ > 12 V
V– < –12 V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com