công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RCM2000 bảng dữ liệu(PDF) 55 Page - Digi International Inc.

tên linh kiện RCM2000
Giải thích chi tiết về linh kiện  RabbitCore RCM2000 C-Programmable Module User’s Manual
PDF  80 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIGI [Digi International Inc.]
Trang chủ  https://www.digi.com/
Logo DIGI - Digi International Inc.

RCM2000 bảng dữ liệu(HTML) 55 Page - Digi International Inc.

Back Button RCM2000 Datasheet HTML 51Page - Digi International Inc. RCM2000 Datasheet HTML 52Page - Digi International Inc. RCM2000 Datasheet HTML 53Page - Digi International Inc. RCM2000 Datasheet HTML 54Page - Digi International Inc. RCM2000 Datasheet HTML 55Page - Digi International Inc. RCM2000 Datasheet HTML 56Page - Digi International Inc. RCM2000 Datasheet HTML 57Page - Digi International Inc. RCM2000 Datasheet HTML 58Page - Digi International Inc. RCM2000 Datasheet HTML 59Page - Digi International Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 55 / 80 page
background image
User’s Manual
51
A.6 Jumper Configurations
Figure A-6 shows the header locations used to configure the various RCM2000 options
via jumpers.
Figure A-6. Location of RCM2000 Configurable Positions
Table A-6 lists the configuration options.
NOTE: The jumper connections are made using 0
Ω surface-mounted resistors.
Table A-6. RCM2000 Jumper Configurations
Header
Description
Pins Connected
Factory
Default
JP1
SRAM Size
1–2
128K/256K
RCM2010
RCM2020
2–3
512K
RCM2000
JP2
Flash Memory Size
1–2
128K/256K
×
2–3
512K
JP3
Flash Memory Bank Select
1–2
Normal Mode
×
2–3
Bank Mode
Top Side
175-0201
JP2
JP3 JP1
Bottom Side



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com