| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AM69AX bảng dữ liệu(PDF) 26 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AM69AX bảng dữ liệu(HTML) 26 Page - Texas Instruments |
|
26 / 299 page ![]() Table 6-1. Pin Attributes (ALY Package) (continued) Ball Num [1] Ball Name [2] PADCFG Register [15] PADCFG Address [16] Signal Name [3] Mux Mode [4] Signal Type [5] I/O Voltage [6] Ball State DURING Reset (RX/TX/PULL) [7] Ball State AFTER Reset (RX/TX/PULL) [8] Mux Mode AFTER Reset [9] Pull Type [10] Power [11] Hys [12] Voltage Buffer Type [13] IO RET [14] G24 DDR3_CKE1 DDR3_CKE1 IO 1.1 V VDDS_DDR / VDDS_DDR_ C3 DDR G23 DDR3_CSn0_0 DDR3_CSn0_0 IO 1.1 V VDDS_DDR / VDDS_DDR_ C3 DDR G25 DDR3_CSn0_1 DDR3_CSn0_1 IO 1.1 V VDDS_DDR / VDDS_DDR_ C3 DDR F25 DDR3_CSn1_0 DDR3_CSn1_0 IO 1.1 V VDDS_DDR / VDDS_DDR_ C3 DDR E24 DDR3_CSn1_1 DDR3_CSn1_1 IO 1.1 V VDDS_DDR / VDDS_DDR_ C3 DDR E18 DDR3_DM0 DDR3_DM0 IO 1.1 V VDDS_DDR / VDDS_DDR_ C3 DDR D21 DDR3_DM1 DDR3_DM1 IO 1.1 V VDDS_DDR / VDDS_DDR_ C3 DDR C28 DDR3_DM2 DDR3_DM2 IO 1.1 V VDDS_DDR / VDDS_DDR_ C3 DDR E30 DDR3_DM3 DDR3_DM3 IO 1.1 V VDDS_DDR / VDDS_DDR_ C3 DDR D18 DDR3_DQ0 DDR3_DQ0 IO 1.1 V VDDS_DDR / VDDS_DDR_ C3 DDR B18 DDR3_DQ1 DDR3_DQ1 IO 1.1 V VDDS_DDR / VDDS_DDR_ C3 DDR C19 DDR3_DQ2 DDR3_DQ2 IO 1.1 V VDDS_DDR / VDDS_DDR_ C3 DDR D19 DDR3_DQ3 DDR3_DQ3 IO 1.1 V VDDS_DDR / VDDS_DDR_ C3 DDR F20 DDR3_DQ4 DDR3_DQ4 IO 1.1 V VDDS_DDR / VDDS_DDR_ C3 DDR E20 DDR3_DQ5 DDR3_DQ5 IO 1.1 V VDDS_DDR / VDDS_DDR_ C3 DDR G19 DDR3_DQ6 DDR3_DQ6 IO 1.1 V VDDS_DDR / VDDS_DDR_ C3 DDR AM69A SPRSP92 – FEBRUARY 2023 www.ti.com 26 Submit Document Feedback Copyright © 2023 Texas Instruments Incorporated Product Folder Links: AM69A |