| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AM69AX bảng dữ liệu(PDF) 20 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AM69AX bảng dữ liệu(HTML) 20 Page - Texas Instruments |
|
20 / 299 page ![]() Table 6-1. Pin Attributes (ALY Package) (continued) Ball Num [1] Ball Name [2] PADCFG Register [15] PADCFG Address [16] Signal Name [3] Mux Mode [4] Signal Type [5] I/O Voltage [6] Ball State DURING Reset (RX/TX/PULL) [7] Ball State AFTER Reset (RX/TX/PULL) [8] Mux Mode AFTER Reset [9] Pull Type [10] Power [11] Hys [12] Voltage Buffer Type [13] IO RET [14] B14 DDR1_DQ9 DDR1_DQ9 IO 1.1 V VDDS_DDR / VDDS_DDR_ C1 DDR C13 DDR1_DQ10 DDR1_DQ10 IO 1.1 V VDDS_DDR / VDDS_DDR_ C1 DDR D13 DDR1_DQ11 DDR1_DQ11 IO 1.1 V VDDS_DDR / VDDS_DDR_ C1 DDR F13 DDR1_DQ12 DDR1_DQ12 IO 1.1 V VDDS_DDR / VDDS_DDR_ C1 DDR G13 DDR1_DQ13 DDR1_DQ13 IO 1.1 V VDDS_DDR / VDDS_DDR_ C1 DDR E14 DDR1_DQ14 DDR1_DQ14 IO 1.1 V VDDS_DDR / VDDS_DDR_ C1 DDR D14 DDR1_DQ15 DDR1_DQ15 IO 1.1 V VDDS_DDR / VDDS_DDR_ C1 DDR E8 DDR1_DQ16 DDR1_DQ16 IO 1.1 V VDDS_DDR / VDDS_DDR_ C1 DDR G9 DDR1_DQ17 DDR1_DQ17 IO 1.1 V VDDS_DDR / VDDS_DDR_ C1 DDR F9 DDR1_DQ18 DDR1_DQ18 IO 1.1 V VDDS_DDR / VDDS_DDR_ C1 DDR D9 DDR1_DQ19 DDR1_DQ19 IO 1.1 V VDDS_DDR / VDDS_DDR_ C1 DDR C9 DDR1_DQ20 DDR1_DQ20 IO 1.1 V VDDS_DDR / VDDS_DDR_ C1 DDR B8 DDR1_DQ21 DDR1_DQ21 IO 1.1 V VDDS_DDR / VDDS_DDR_ C1 DDR B7 DDR1_DQ22 DDR1_DQ22 IO 1.1 V VDDS_DDR / VDDS_DDR_ C1 DDR C7 DDR1_DQ23 DDR1_DQ23 IO 1.1 V VDDS_DDR / VDDS_DDR_ C1 DDR B2 DDR1_DQ24 DDR1_DQ24 IO 1.1 V VDDS_DDR / VDDS_DDR_ C1 DDR AM69A SPRSP92 – FEBRUARY 2023 www.ti.com 20 Submit Document Feedback Copyright © 2023 Texas Instruments Incorporated Product Folder Links: AM69A |