công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMK04832MPAPSEP bảng dữ liệu(PDF) 99 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LMK04832MPAPSEP
Giải thích chi tiết về linh kiện  LMK04832-SEP Space Grade Ultra-Low-Noise JESD204B/C Dual-Loop Clock Jitter Cleaner
PDF  102 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LMK04832MPAPSEP bảng dữ liệu(HTML) 99 Page - Texas Instruments

Back Button LMK04832MPAPSEP Datasheet HTML 94Page - Texas Instruments LMK04832MPAPSEP Datasheet HTML 95Page - Texas Instruments LMK04832MPAPSEP Datasheet HTML 96Page - Texas Instruments LMK04832MPAPSEP Datasheet HTML 97Page - Texas Instruments LMK04832MPAPSEP Datasheet HTML 98Page - Texas Instruments LMK04832MPAPSEP Datasheet HTML 99Page - Texas Instruments LMK04832MPAPSEP Datasheet HTML 100Page - Texas Instruments LMK04832MPAPSEP Datasheet HTML 101Page - Texas Instruments LMK04832MPAPSEP Datasheet HTML 102Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 99 / 102 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
64X
0.27
0.17
60X 0.5
PIN 1 ID
(0.127)
TYP
0.15
0.05
0 -7
4X 7.5
12.2
11.8
TYP
6.08
4.67
B
10.2
9.8
NOTE 3
A
10.2
9.8
NOTE 3
0.75
0.45
0.25
GAGE PLANE
1.2 MAX
(1)
PLASTIC QUAD FLATPACK
PowerPAD
TQFP - 1.2 mm max height
PAP0064E
PLASTIC QUAD FLATPACK
4228332/A 01/2022
NOTES:
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs.
4. Strap features may not be present.
5. Reference JEDEC registration MS-026.
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
TM
1
16
17
32
33
48
49
64
0.08
C A B
SEE DETAIL A
SEATING PLANE
A 17
DETAIL A
TYPICAL
0.08 C
SCALE 1.300
1
16
17
32
33
48
49
64
65



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com