| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32H7A3VG bảng dữ liệu(PDF) 73 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H7A3VG bảng dữ liệu(HTML) 73 Page - STMicroelectronics |
|
73 / 237 page ![]() Table 13. Port F alternate functions Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 SYS LPTIM1/ TIM1/2/16/17 PDM_SAI1/ TIM3/4/5/12/15 DFSDM1/ LPTIM2/3/ LPUART1/ OCTOSPIM_P1/2/ TIM8 CEC/DCMI/ PSSI/ DFSDM1/2/ I2C1/2/3/4/ LPTIM2/ TIM15/ USART1 CEC/SPI1/ I2S1/SPI2/ I2S2/SPI3/ I2S3/SPI4/5/ SPI6/I2S6 DFSDM1/2/I2C4/ OCTOSPIM_P1/ SAI1/SPI3/I2S3/ UART4 SDMMC1/SPI2/ I2S2/SPI3/ I2S3/SPI6/ I2S6/UART7/ USART1/2/3/6 LPUART1/ SAI2/ SDMMC1/ SPDIFRX1/ SPI6/I2S6/ UART4/5/8 FDCAN1/2/FMC/LCD/ OCTOSPIM_P1/2/ SDMMC2/SPDIFRX1/ TIM13/14 CRS/FMC/LCD/ OCTOSPIM_P1/ OTG1_FS/OTG1_HS/ SAI2/SDMMC2/TIM8 DFSDM1/2/ I2C4/LCD/ MDIOS/ OCTOSPIM_P1/ SDMMC2/ SWPMI1/TIM1/8/ UART7/9/ USART10 FMC/LCD/ MDIOS/ SDMMC1/ TIM1/8 COMP/ DCMI/ PSSI/LCD/ TIM1 LCD/ UART5 SYS PF0 - - - - I2C2_SDA - - - - OCTOSPIM_P2_IO0 - - FMC_A0 - - EVENTOUT PF1 - - - - I2C2_SCL - - - - OCTOSPIM_P2_IO1 - - FMC_A1 - - EVENTOUT PF2 - - - - I2C2_SMBA - - - - OCTOSPIM_P2_IO2 - - FMC_A2 - - EVENTOUT PF3 - - - - - - - - - OCTOSPIM_P2_IO3 - - FMC_A3 - - EVENTOUT PF4 - - - - - - - - - OCTOSPIM_P2_CLK - - FMC_A4 - - EVENTOUT PF5 - - - - - - - - - OCTOSPIM_ P2_NCLK - - FMC_A5 - - EVENTOUT PF6 - TIM16_CH1 - - - SPI5_SS SAI1_SD_B UART7_Rx - - OCTOSPIM_P1_IO3 - - - - EVENTOUT PF7 - TIM17_CH1 - - - SPI5_SCK SAI1_MCLK_B UART7_Tx - - OCTOSPIM_P1_IO2 - - - - EVENTOUT PF8 - TIM16_CH1N - - - SPI5_MISO SAI1_SCK_B UART7_RTS - TIM13_CH1 OCTOSPIM_P1_IO0 - - - - EVENTOUT PF9 - TIM17_CH1N - - - SPI5_MOSI SAI1_FS_B UART7_CTS - TIM14_CH1 OCTOSPIM_P1_IO1 - - - - EVENTOUT PF10 - TIM16_BKIN SAI1_D3 - PSSI_D15 - - - - OCTOSPIM_P1_CLK - - - DCMI_D11/ PSSI_D11 LCD_DE EVENTOUT PF11 - - - - - SPI5_MOSI - - - OCTOSPIM_ P1_NCLK SAI2_SD_B - FMC_SDNRAS DCMI_D12/ PSSI_D12 - EVENTOUT PF12 - - - - - - - - - OCTOSPIM_ P2_DQS - - FMC_A6 - - EVENTOUT PF13 - - - DFSDM1_DATIN6 I2C4_SMBA - - - - - - - FMC_A7 - - EVENTOUT PF14 - - - DFSDM1_CKIN6 I2C4_SCL - - - - - - - FMC_A8 - - EVENTOUT PF15 - - - - I2C4_SDA - - - - - - - FMC_A9 - - EVENTOUT |