| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32H7A3VG bảng dữ liệu(PDF) 69 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H7A3VG bảng dữ liệu(HTML) 69 Page - STMicroelectronics |
|
69 / 237 page ![]() Table 9. Port B alternate functions Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 SYS LPTIM1/ TIM1/2/16/17 PDM_SAI1/ TIM3/4/5/12/15 DFSDM1/ LPTIM2/3/ LPUART1/ OCTOSPIM_P1/2/ TIM8 CEC/DCMI/PSSI/ DFSDM1/2/ I2C1/2/3/4/ LPTIM2/TIM15/ USART1 CEC/SPI1/ I2S1/SPI2/ I2S2/SPI3/ I2S3/ SPI4/5/ SPI6/I2S6 DFSDM1/2/I2C4/ OCTOSPIM_P1/ SAI1/SPI3/I2S3/ UART4 SDMMC1/SPI2/ I2S2/SPI3/I2S3/ SPI6/I2S6/ UART7/ USART1/2/3/6 LPUART1/ SAI2/ SDMMC1/ SPDIFRX1/ SPI6/I2S6/ UART4/5/8 FDCAN1/2/FMC/LC D/OCTOSPIM_P1/2/ SDMMC2/ SPDIFRX1/TIM13/14 CRS/FMC/LCD/ OCTOSPIM_P1/ OTG1_FS/ OTG1_HS/ SAI2/SDMMC2/ TIM8 DFSDM1/2/ I2C4/LCD/MDIOS/ OCTOSPIM_P1/ SDMMC2/SWPMI1/ TIM1/8/UART7/9/ USART10 FMC/LCD/ MDIOS/ SDMMC1/ TIM1/8 COMP/DCMI/ PSSI/LCD/TIM1 LCD/ UART5 SYS PB0 - TIM1_CH2N TIM3_CH3 TIM8_CH2N DFSDM2_CKOUT - DFSDM1_CKOUT - UART4_CTS LCD_R3 OTG_HS_ ULPI_D1 OCTOSPIM_P1_IO1 - - LCD_G1 EVENTOUT PB1 - TIM1_CH3N TIM3_CH4 TIM8_CH3N - - DFSDM1_DATIN1 - - LCD_R6 OTG_HS_ ULPI_D2 OCTOSPIM_ P1_IO0 - - LCD_G0 EVENTOUT PB2 RTC_OUT2 - SAI1_D1 - DFSDM1_CKIN1 - SAI1_SD_A SPI3_MOSI/ I2S3_SDO - OCTOSPIM_P1_CLK OCTOSPIM_ P1_DQS - - - - EVENTOUT PB3 JTDO/ TRACESWO TIM2_CH2 - - - SPI1_SCK/ I2S1_CK SPI3_SCK/ I2S3_CK - SPI6_SCK/ I2S6_CK SDMMC2_D2 CRS_SYNC UART7_RX - - - EVENTOUT PB4 NJTRST TIM16_BKIN TIM3_CH1 - - SPI1_MISO/ I2S1_SDI SPI3_MISO/ I2S3_SDI SPI2_SS/ I2S2_WS SPI6_MISO/ I2S6_SDI SDMMC2_D3 - UART7_TX - - - EVENTOUT PB5 - TIM17_BKIN TIM3_CH2 - I2C1_SMBA SPI1_MOSI/ I2S1_SDO I2C4_SMBA SPI3_MOSI/ I2S3_SDO SPI6_MOSI/ I2S6_SDO FDCAN2_RX OTG_HS_ ULPI_D7 LCD_B5 FMC_SDCKE1 DCMI_D10/ PSSI_D10 UART5_RX EVENTOUT PB6 - TIM16_CH1N TIM4_CH1 - I2C1_SCL HDMI_CEC I2C4_SCL USART1_TX LPUART1_TX FDCAN2_TX OCTOSPIM_ P1_NCS DFSDM1_DATIN5 FMC_SDNE1 DCMI_D5/PSSI_D5 UART5_TX EVENTOUT PB7 - TIM17_CH1N TIM4_CH2 - I2C1_SDA - I2C4_SDA USART1_RX LPUART1_RX - - DFSDM1_CKIN5 FMC_NL DCMI_VSYNC/ PSSI_RDY - EVENTOUT PB8 - TIM16_CH1 TIM4_CH3 DFSDM1_CKIN7 I2C1_SCL - I2C4_SCL SDMMC1_CKIN UART4_RX FDCAN1_RX SDMMC2_D4 - SDMMC1_D4 DCMI_D6/PSSI_D6 LCD_B6 EVENTOUT PB9 - TIM17_CH1 TIM4_CH4 DFSDM1_DATIN7 I2C1_SDA SPI2_SS/ I2S2_WS I2C4_SDA SDMMC1_CDIR UART4_TX FDCAN1_TX SDMMC2_D5 I2C4_SMBA SDMMC1_D5 DCMI_D7/PSSI_D7 LCD_B7 EVENTOUT PB10 - TIM2_CH3 - LPTIM2_IN1 I2C2_SCL SPI2_SCK/ I2S2_CK DFSDM1_DATIN7 USART3_TX - OCTOSPIM_ P1_NCS OTG_HS_ ULPI_D3 - - - LCD_G4 EVENTOUT PB11 - TIM2_CH4 - LPTIM2_ETR I2C2_SDA - DFSDM1_CKIN7 USART3_RX - - OTG_HS_ ULPI_D4 - - - LCD_G5 EVENTOUT PB12 - TIM1_BKIN - OCTOSPIM_ P1_NCLK I2C2_SMBA SPI2_SS/ I2S2_WS DFSDM1_DATIN1 USART3_CK - FDCAN2_RX OTG_HS_ ULPI_D5 DFSDM2_DATIN1 - TIM1_BKIN_COMP12 UART5_RX EVENTOUT PB13 - TIM1_CH1N - LPTIM2_OUT DFSDM2_CKIN1 SPI2_SCK/ I2S2_CK DFSDM1_CKIN1 USART3_CTS/ USART3_NSS - FDCAN2_TX OTG_HS_ ULPI_D6 - SDMMC1_D0 DCMI_D2/PSSI_D2 UART5_TX EVENTOUT PB14 - TIM1_CH2N TIM12_CH1 TIM8_CH2N USART1_TX SPI2_MISO/ I2S2_SDI DFSDM1_DATIN2 USART3_RTS UART4_RTS SDMMC2_D0 - - - - LCD_CLK EVENTOUT PB15 RTC_REFIN TIM1_CH3N TIM12_CH2 TIM8_CH3N USART1_RX SPI2_MOSI/ I2S2_SDO DFSDM1_CKIN2 - UART4_CTS SDMMC2_D1 - - - - LCD_G7 EVENTOUT |