công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

5SY4-101-7 bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - Siemens Semiconductor Group

tên linh kiện 5SY4-101-7
Giải thích chi tiết về linh kiện  Miniature Circuit-Breakers (MCBs)
PDF  64 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
Trang chủ  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

5SY4-101-7 bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - Siemens Semiconductor Group

Back Button 5SY4-101-7 Datasheet HTML 13Page - Siemens Semiconductor Group 5SY4-101-7 Datasheet HTML 14Page - Siemens Semiconductor Group 5SY4-101-7 Datasheet HTML 15Page - Siemens Semiconductor Group 5SY4-101-7 Datasheet HTML 16Page - Siemens Semiconductor Group 5SY4-101-7 Datasheet HTML 17Page - Siemens Semiconductor Group 5SY4-101-7 Datasheet HTML 18Page - Siemens Semiconductor Group 5SY4-101-7 Datasheet HTML 19Page - Siemens Semiconductor Group 5SY4-101-7 Datasheet HTML 20Page - Siemens Semiconductor Group 5SY4-101-7 Datasheet HTML 21Page - Siemens Semiconductor Group Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 64 page
background image
Description
2/17
Siemens I 2.1 · 2001
General Data
Miniature Circuit-Breakers (MCBs)
s Back-up protection, MCBs/fuses
If the level of the maximum
short-circuit current flowing at
the MCB location is unkown, or
if the specified rated breaking
capacity is exceeded, an addi-
tional protective device must be
connected upstream as back-
up protection. This prevents
excessive stressing of the MCB.
Generally, a fuse is used for this
purpose.
The following table specifies the
short-circuit currents in kA up to
which back-up protection is
ensured if fuses are used acc.
to DIN VDE 0636 Part 21.
Limit values of the MCBs/fuses
back-up protection in kA
Downstream MCBs
Upstream fuses
In [A]
50 A
63 A
80 A
100 A
125 A
160 A
5SX2/5SX4
0.3-4
no back-up protection required up to 50 kA
6
50
50
50
50
50
35
8
50
50
50
50
50
35
10
50
50
50
50
50
35
13
50
50
50
35
35
30
16
50
50
50
35
30
30
20
50
50
50
35
25
25
25
50
50
50
35
30
25
32
50
50
50
35
30
25
40
50
50
50
50
25
15
50
50
50
50
50
25
15
63
50
50
35
25
25
15
5SY4/5SY7
0.3-6
no back-up protection required
8
50
50
50
50
45
45
10
50
50
50
50
45
45
13
50
50
50
45
40
35
16
50
50
50
45
40
35
20
50
50
50
40
35
30
25
50
50
50
40
35
30
32
50
50
50
45
40
30
40
50
50
50
45
40
30
50
50
50
50
40
35
25
63
50
50
45
40
35
25
Test circuit data:
Test cycle:
Up = 250 V
Acc. to EN 60 947 - 2 (0 - C0)
cos
ϕ = 0.3 to 0.5
i21_01.fm Seite 17 Mittwoch, 20. Juni 2001 10:09 10



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com