công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

5SW1-200 bảng dữ liệu(PDF) 55 Page - Siemens Semiconductor Group

tên linh kiện 5SW1-200
Giải thích chi tiết về linh kiện  Miniature Circuit-Breakers (MCBs)
PDF  64 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
Trang chủ  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

5SW1-200 bảng dữ liệu(HTML) 55 Page - Siemens Semiconductor Group

Back Button 5SW1-200 Datasheet HTML 51Page - Siemens Semiconductor Group 5SW1-200 Datasheet HTML 52Page - Siemens Semiconductor Group 5SW1-200 Datasheet HTML 53Page - Siemens Semiconductor Group 5SW1-200 Datasheet HTML 54Page - Siemens Semiconductor Group 5SW1-200 Datasheet HTML 55Page - Siemens Semiconductor Group 5SW1-200 Datasheet HTML 56Page - Siemens Semiconductor Group 5SW1-200 Datasheet HTML 57Page - Siemens Semiconductor Group 5SW1-200 Datasheet HTML 58Page - Siemens Semiconductor Group 5SW1-200 Datasheet HTML 59Page - Siemens Semiconductor Group Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 55 / 64 page
background image
Accessories for 5SY4, 5SY7
miniature circuit-breakers
2/55
Siemens I 2.1 · 2001
Industry Guard Product Range
Miniature Circuit-Breakers (MCBs)
s Busbar system
Features
• According to DIN 57 606 and
DIN 57 659
• Load when feeding at one
end/center 65 A/120 A for
16 mm².
• Single- and multi-phase
• Cu 16 mm² fully insulated
• 18 mm lug spacing
• With connection up to 35 mm
2
stranded, no additional termi-
nal required
• Very good access to the feed-
er cable.
Length
Order No.
Price
Weight
Pack.
unit
mm
kg
Items
Fully insulated
1 item
1 item
1-phase
214
5ST3 700
0.040
50
1-phase + AS
5ST3 702
2-phase
5ST3 704
0.060
25
2-phase + AS
5ST3 706
3- phase
5ST3 708
0.100
25
3-phase + AS
5ST3 711
3 × (1-phase +AS)
5ST3 713
4-phase
5ST3 715
0.150
20
Without end caps
1-phase
1016
5ST3 701
0.190
50
1-phase + AS
5ST3 703
2-phase
5ST3 705
0.290
20
2-phase + AS
5ST3 707
3-phase
5ST3 710
0.430
20
3-phase + AS
5ST3 712
3 × (1-phase + AS)
5ST3 714
4-phase
5ST3 716
0.700
15
End caps
to be mounted later-
ally for insulation of
cut-to-length busbars
100 items
100 items
2- and 3-phase
5SH5 514
0.1
10
1 item
1 item
4-phase
5ST3 718
0.001
i21_04.fm Seite 55 Mittwoch, 20. Juni 2001 10:14 10



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com