công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

5SW1-200 bảng dữ liệu(PDF) 46 Page - Siemens Semiconductor Group

tên linh kiện 5SW1-200
Giải thích chi tiết về linh kiện  Miniature Circuit-Breakers (MCBs)
PDF  64 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
Trang chủ  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

5SW1-200 bảng dữ liệu(HTML) 46 Page - Siemens Semiconductor Group

Back Button 5SW1-200 Datasheet HTML 42Page - Siemens Semiconductor Group 5SW1-200 Datasheet HTML 43Page - Siemens Semiconductor Group 5SW1-200 Datasheet HTML 44Page - Siemens Semiconductor Group 5SW1-200 Datasheet HTML 45Page - Siemens Semiconductor Group 5SW1-200 Datasheet HTML 46Page - Siemens Semiconductor Group 5SW1-200 Datasheet HTML 47Page - Siemens Semiconductor Group 5SW1-200 Datasheet HTML 48Page - Siemens Semiconductor Group 5SW1-200 Datasheet HTML 49Page - Siemens Semiconductor Group 5SW1-200 Datasheet HTML 50Page - Siemens Semiconductor Group Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 46 / 64 page
background image
5SY4 miniature circuit-breakers
10 kA, AC model
2/46
Siemens I 2.1 · 2001
Industry Guard Product Range
Miniature Circuit-Breakers (MCBs)
10 000
3
V
s Application
Characteristic C:
Cable and line protection, espe-
cially advantageous with high
inrush currents (lamps, motors
etc.).
s Selection and ordering data
In
MW
Order No.
Price
Weight
1 item
Pack.
unit
A
1 item
kg
Items
Characteristic C
1-pole
0.3
1
5SY4 114-7
0.147
12
0.5
5SY4 105-7
1
5SY4 101-7
1.6
5SY4 115-7
2
5SY4 102-7
3
5SY4 103-7
4
5SY4 104-7
6
5SY4 106-7
8
5SY4 108-7
10
5SY4 110-7
13
5SY4 113-7
16
5SY4 116-7
20
5SY4 120-7
25
5SY4 125-7
32
1)
5SY4 132-7
40
5SY4 140-7
50
5SY4 150-7
63
5SY4 163-7
1-pole + N
0.3
2
5SY4 514-7
0.304
6
0.5
5SY4 505-7
1
5SY4 501-7
1.6
5SY4 515-7
2
5SY4 502-7
3
5SY4 503-7
4
5SY4 504-7
6
5SY4 506-7
8
5SY4 508-7
10
5SY4 510-7
13
5SY4 513-7
16
5SY4 516-7
20
5SY4 520-7
25
5SY4 525-7
32
5SY4 532-7
40
5SY4 540-7
50
5SY4 550-7
63
5SY4 563-7
2-pole
0.3
2
5SY4 214-7
0.304
6
0.5
5SY4 205-7
1
5SY4 201-7
1.6
5SY4 215-7
2
5SY4 202-7
3
5SY4 203-7
4
5SY4 204-7
6
5SY4 206-7
8
5SY4 208-7
10
5SY4 210-7
13
5SY4 213-7
16
5SY4 216-7
20
5SY4 220-7
25
5SY4 225-7
32
5SY4 232-7
40
5SY4 240-7
50
5SY4 250-7
63
5SY4 263-7
For additional components see pages 2/60 and 2/61.
For accessories see pages 2/55 and 2/60.
For dimension drawings see page 2/64.
1
2
N
N
1
2
1
2
3
4
1) Also suitable for 21 kW active power for 3-phase 400 V (e. g. continuous-flow water heater with short time operation) or 7 kW
active power with 230 V AC(e. g. storage heater in non-continuous operation). For continuous load conditions, we recommend
to use miniature circuit-breakers with characteristic B and C and In = 40 A.
i21_04.fm Seite 46 Mittwoch, 20. Juni 2001 10:14 10



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com