công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

5SW1-200 bảng dữ liệu(PDF) 45 Page - Siemens Semiconductor Group

tên linh kiện 5SW1-200
Giải thích chi tiết về linh kiện  Miniature Circuit-Breakers (MCBs)
PDF  64 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
Trang chủ  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

5SW1-200 bảng dữ liệu(HTML) 45 Page - Siemens Semiconductor Group

Back Button 5SW1-200 Datasheet HTML 41Page - Siemens Semiconductor Group 5SW1-200 Datasheet HTML 42Page - Siemens Semiconductor Group 5SW1-200 Datasheet HTML 43Page - Siemens Semiconductor Group 5SW1-200 Datasheet HTML 44Page - Siemens Semiconductor Group 5SW1-200 Datasheet HTML 45Page - Siemens Semiconductor Group 5SW1-200 Datasheet HTML 46Page - Siemens Semiconductor Group 5SW1-200 Datasheet HTML 47Page - Siemens Semiconductor Group 5SW1-200 Datasheet HTML 48Page - Siemens Semiconductor Group 5SW1-200 Datasheet HTML 49Page - Siemens Semiconductor Group Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 45 / 64 page
background image
5SY4 miniature circuit-breakers
10 kA, AC model
2/45
Siemens I 2.1 · 2001
Industry Guard Product Range
Miniature Circuit-Breakers (MCBs)
10 000
3
V
s Application
Characteristic B:
Cable and line protection mainly
in residential building install-
ations, no proof concerning per-
sonnel protection required.
s Selection and ordering data
In
MW
Order No.
Price
Weight
1 item
Pack.
unit
A
1 item
kg
Items
Characteristic B
1-pole
61
5SY4 106-6
0.147
12
10
5SY4 110-6
13
5SY4 113-6
16
5SY4 116-6
20
5SY4 120-6
25
5SY4 125-6
32 1)
5SY4 132-6
40
5SY4 140-6
50
5SY4 150-6
63
5SY4 163-6
1-pole + N
62
5SY4 506-6
0.304
6
10
5SY4 510-6
13
5SY4 513-6
16
5SY4 516-6
20
5SY4 520-6
25
5SY4 525-6
32
5SY4 532-6
40
5SY4 540-6
50
5SY4 550-6
63
5SY4 563-6
2-pole
62
5SY4 206-6
0.304
6
10
5SY4 210-6
13
5SY4 213-6
16
5SY4 216-6
20
5SY4 220-6
25
5SY4 225-6
32
5SY4 232-6
40
5SY4 240-6
50
5SY4 250-6
63
5SY4 263-6
3-pole
63
5SY4 306-6
0.456
4
10
5SY4 310-6
13
5SY4 313-6
16
5SY4 316-6
20
5SY4 320-6
25
5SY4 325-6
32
5SY4 332-6
40
5SY4 340-6
50
5SY4 350-6
63
5SY4 363-6
3-pole + N
64
5SY4 606-6
0.608
3
10
5SY4 610-6
13
5SY4 613-6
16
5SY4 616-6
20
5SY4 620-6
25
5SY4 625-6
32
5SY4 632-6
40
5SY4 640-6
50
5SY4 650-6
63
5SY4 663-6
4-pole
64
5SY4 406-6
0.608
3
10
5SY4 410-6
13
5SY4 413-6
16
5SY4 416-6
20
5SY4 420-6
25
5SY4 425-6
32
5SY4 432-6
40
5SY4 440-6
50
5SY4 450-6
63
5SY4 463-6
1
2
N
N
1
2
1
2
3
4
2
1
4
3
6
5
1
2
3
4
5
6
N
N
1
2
3
4
5
6
7
8
i21_04.fm Seite 45 Mittwoch, 20. Juni 2001 10:14 10



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com