công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

5SW1-200 bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - Siemens Semiconductor Group

tên linh kiện 5SW1-200
Giải thích chi tiết về linh kiện  Miniature Circuit-Breakers (MCBs)
PDF  64 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
Trang chủ  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

5SW1-200 bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - Siemens Semiconductor Group

Back Button 5SW1-200 Datasheet HTML 26Page - Siemens Semiconductor Group 5SW1-200 Datasheet HTML 27Page - Siemens Semiconductor Group 5SW1-200 Datasheet HTML 28Page - Siemens Semiconductor Group 5SW1-200 Datasheet HTML 29Page - Siemens Semiconductor Group 5SW1-200 Datasheet HTML 30Page - Siemens Semiconductor Group 5SW1-200 Datasheet HTML 31Page - Siemens Semiconductor Group 5SW1-200 Datasheet HTML 32Page - Siemens Semiconductor Group 5SW1-200 Datasheet HTML 33Page - Siemens Semiconductor Group 5SW1-200 Datasheet HTML 34Page - Siemens Semiconductor Group Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 30 / 64 page
background image
5SX2 miniature circuit-breakers
6 kA, AC model
2/30
Siemens I 2.1 · 2001
N-Type Standard Product Range
Miniature Circuit-Breakers (MCBs)
6 000
s Features
s Application
• Un: 230/400 V, 50-60 Hz
applicable in networks up to
250/440 V AC,
60 V AC per pole
• Standards: IEC 60 898,
EN 60 898, DIN VDE 0641
Part 11
• 55 mm device mounting depth
• Additional coponents can be
retrofitted.
Characteristic A:
• For limited semiconductor
protection
• Protection of measuring
circuits with transformers
• Protection of circuits with long
cable lengths which will re-
quire tripping within 0.4 s ac-
cording to DIN VDE 0100
Part 410.
s Selection and ordering data
In
MW
Order No.
Price
Weight
1 item
Pack.
unit
A
1 item
kg
Items
Characteristic A
1-pole
11
5SX2 101-5
0.150
12
1.6
5SX2 115-5
2
5SX2 102-5
3
5SX2 103-5
4
5SX2 104-5
6
5SX2 106-5
10
5SX2 110-5
16
5SX2 116-5
20
5SX2 120-5
25
5SX2 125-5
32
5SX2 132-5
40
5SX2 140-5
2-pole
12
5SX2 201-5
0.300
6
1.6
5SX2 215-5
2
5SX2 202-5
3
5SX2 203-5
4
5SX2 204-5
6
5SX2 206-5
10
5SX2 210-5
16
5SX2 216-5
20
5SX2 220-5
25
5SX2 225-5
32
5SX2 232-5
40
5SX2 240-5
3-pole
13
5SX2 301-5
0.450
4
1.6
5SX2 315-5
2
5SX2 302-5
3
5SX2 303-5
4
5SX2 304-5
6
5SX2 306-5
10
5SX2 310-5
16
5SX2 316-5
20
5SX2 320-5
25
5SX2 325-5
32
5SX2 332-5
40
5SX2 340-5
For additional components ssee page 2/39.
For accessories see page 2/40 to 2/42.
For dimension drawings and terminal connections see pages 2/63 and 2/64.
2
1
2
1
4
3
2 4 6
13 5
i21_02.fm Seite 30 Mittwoch, 20. Juni 2001 10:10 10



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com