công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F51116ADLF bảng dữ liệu(PDF) 102 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F51116ADLF
Giải thích chi tiết về linh kiện  32 MHz 32-bit RX MCUs, 50 DMIPS, up to 512 Kbytes of flash memory, USB 2.0 full-speed host/function/OTG, up to 6 comms channels, 12-bit A/D, 8-bit D/A, RTC
PDF  127 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F51116ADLF bảng dữ liệu(HTML) 102 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F51116ADLF Datasheet HTML 98Page - Renesas Technology Corp R5F51116ADLF Datasheet HTML 99Page - Renesas Technology Corp R5F51116ADLF Datasheet HTML 100Page - Renesas Technology Corp R5F51116ADLF Datasheet HTML 101Page - Renesas Technology Corp R5F51116ADLF Datasheet HTML 102Page - Renesas Technology Corp R5F51116ADLF Datasheet HTML 103Page - Renesas Technology Corp R5F51116ADLF Datasheet HTML 104Page - Renesas Technology Corp R5F51116ADLF Datasheet HTML 105Page - Renesas Technology Corp R5F51116ADLF Datasheet HTML 106Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 102 / 127 page
background image
R01DS0190EJ0130 Rev.1.30
Page 102 of 127
May 31, 2016
RX111 Group
5. Electrical Characteristics
Note 1. The internal reference voltage cannot be selected for input channels when AVCC0 < 2.0 V.
Note 2. The A/D internal reference voltage indicates the voltage when the internal reference voltage is input to the A/D converter.
Table 5.41
A/D Converter Channel Classification
Classification
Channel
Conditions
Remarks
High-precision channel
AN000 to AN004, AN006
AVCC0 = 1.8 to 3.6 V
Pins AN000 to AN004 and AN006
cannot be used as digital outputs when
the A/D converter is in use.
Normal-precision channel
AN008 to AN015
Internal reference voltage input
channel
Internal reference voltage
AVCC0 = 2.0 to 3.6 V
Temperature sensor input
channel
Temperature sensor output
AVCC0 = 2.0 to 3.6 V
Table 5.42
A/D Internal Reference Voltage Characteristics
Conditions: 2.0 V ≤ VCC = VCC_USB ≤ 3.6 V, 2.0 V ≤ AVCC0 ≤ 3.6 V*1, VSS = AVSS0 = VREFL0 = VSS_USB = 0 V, Ta = –40
to +105°C
Item
Min.
Typ.
Max.
Unit
Test Conditions
Internal reference voltage input
channel*2
1.36
1.43
1.50
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com