công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EVAL-ADE9430ARDZ bảng dữ liệu(PDF) 35 Page - Analog Devices

tên linh kiện EVAL-ADE9430ARDZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Performance, Polyphase Energy, and Class S Power Quality Monitoring IC
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

EVAL-ADE9430ARDZ bảng dữ liệu(HTML) 35 Page - Analog Devices

Back Button EVAL-ADE9430ARDZ Datasheet HTML 27Page - Analog Devices EVAL-ADE9430ARDZ Datasheet HTML 28Page - Analog Devices EVAL-ADE9430ARDZ Datasheet HTML 29Page - Analog Devices EVAL-ADE9430ARDZ Datasheet HTML 30Page - Analog Devices EVAL-ADE9430ARDZ Datasheet HTML 31Page - Analog Devices EVAL-ADE9430ARDZ Datasheet HTML 32Page - Analog Devices EVAL-ADE9430ARDZ Datasheet HTML 33Page - Analog Devices EVAL-ADE9430ARDZ Datasheet HTML 34Page - Analog Devices EVAL-ADE9430ARDZ Datasheet HTML 35Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 35 / 35 page
background image
Data Sheet
ADE9430
OUTLINE DIMENSIONS
©2022 Analog Devices, Inc. All rights reserved. Trademarks and
registered trademarks are the property of their respective owners.
One Analog Way, Wilmington, MA 01887-2356, U.S.A.
Rev. 0 | 35 of 35
Figure 55. 40-Lead Lead Frame Chip Scale Package [LFCSP]
6 mm × 6 mm Body and 0.75 mm Package Height
(CP-40-7)
Dimensions shown in millimeters
Updated: May 16, 2022
ORDERING GUIDE
Model1
Temperature Range
Package Description
Packing Quantity
Package
Option
ADE9430ACPZ
−40°C to +85°C
40-Lead LFCSP (6 mm × 6 mm with EPAD)
Tray, 490
CP-40-7
ADE9430ACPZ-RL
−40°C to +85°C
40-Lead LFCSP (6 mm × 6 mm with EPAD)
Reel, 2500
CP-40-7
1 Z = RoHS Compliant Part.
EVALUATION BOARDS
Model1
Description
EVAL-ADE9430ARDZ
Evaluation Board
1 Z = RoHS Compliant Part.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com