công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

48SWTQFN-EP bảng dữ liệu(PDF) 96 Page - Maxim Integrated Products

tên linh kiện 48SWTQFN-EP
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.12Gbps GMSL Deserializers for Coax or STP Input and MIPI CSI-2 Output
PDF  103 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MAXIM [Maxim Integrated Products]
Trang chủ  https://www.maximintegrated.com/en.html
Logo MAXIM - Maxim Integrated Products

48SWTQFN-EP bảng dữ liệu(HTML) 96 Page - Maxim Integrated Products

Back Button 48SWTQFN-EP Datasheet HTML 92Page - Maxim Integrated Products 48SWTQFN-EP Datasheet HTML 93Page - Maxim Integrated Products 48SWTQFN-EP Datasheet HTML 94Page - Maxim Integrated Products 48SWTQFN-EP Datasheet HTML 95Page - Maxim Integrated Products 48SWTQFN-EP Datasheet HTML 96Page - Maxim Integrated Products 48SWTQFN-EP Datasheet HTML 97Page - Maxim Integrated Products 48SWTQFN-EP Datasheet HTML 98Page - Maxim Integrated Products 48SWTQFN-EP Datasheet HTML 99Page - Maxim Integrated Products 48SWTQFN-EP Datasheet HTML 100Page - Maxim Integrated Products Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 96 / 103 page
background image
MAX9288/MAX9290
3.12Gbps GMSL Deserializers
for Coax or STP Input and MIPI CSI-2 Output
www.maximintegrated.com
Maxim Integrated │ 96
Table 25. Register Table (continued)
REGISTER
ADDRESS
BITS
NAME
VALUE
FUNCTION
DEFAULT
VALUE
0x63
D[7:6]
TCLKPREPARE
00
Drive clock lane LP00 for 64ns before starting
HS transmission
00
01
Drive clock lane LP00 for 72ns before starting
HS transmission.
10
Drive clock lane LP00 for 80ns before starting
HS transmission.
11
Drive clock lane LP00 for 88ns before starting
HS transmission.
D[5:4]
TCLKZERO
00
Drive HS0 state for 360ns + 16-24UI before
starting the clock.
00
01
Drive HS0 state for 720ns + 16-24UI before
starting the clock.
10
Drive HS0 state for 1.08µs + 16-24UI before
starting the clock.
11
Drive HS0 state for 1.44µs + 16-24UI before
starting the clock.
D[3:0]
—
0000
Reserved
0000



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com