công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

Z8F082APH020SC bảng dữ liệu(PDF) 63 Page - Zilog, Inc.

tên linh kiện Z8F082APH020SC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Z8 Encore XP-R F08xA Series with eXtended Peripherals
PDF  244 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ZILOG [Zilog, Inc.]
Trang chủ  http://www.zilog.com
Logo ZILOG - Zilog, Inc.

Z8F082APH020SC bảng dữ liệu(HTML) 63 Page - Zilog, Inc.

Back Button Z8F082APH020SC Datasheet HTML 59Page - Zilog, Inc. Z8F082APH020SC Datasheet HTML 60Page - Zilog, Inc. Z8F082APH020SC Datasheet HTML 61Page - Zilog, Inc. Z8F082APH020SC Datasheet HTML 62Page - Zilog, Inc. Z8F082APH020SC Datasheet HTML 63Page - Zilog, Inc. Z8F082APH020SC Datasheet HTML 64Page - Zilog, Inc. Z8F082APH020SC Datasheet HTML 65Page - Zilog, Inc. Z8F082APH020SC Datasheet HTML 66Page - Zilog, Inc. Z8F082APH020SC Datasheet HTML 67Page - Zilog, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 63 / 244 page
background image
PS024705-0405
P R E L I M I N A R Y
General-Purpose I/O
Z8 Encore! XP® F08xA Series
Product Specification
45
LEDLVLH[7:0]—LED Level High Bit
{LEDLVLH, LEDLVLL} select one of four programmable current drive levels for each
Port C pin.
00 = 3 mA
01= 7 mA
10= 13 mA
11= 20 mA
LED Drive Level Low Register
The LED Drive Level registers contain two control bits for each Port C pin (Table 30).
These two bits select between four programmable drive levels. Each pin is individually
programmable.
LEDLVLH[7:0]—LED Level High Bit
{LEDLVLH, LEDLVLL} select one of four programmable current drive levels for each
Port C pin.
00 = 3 mA
01 = 7 mA
10 = 13 mA
11 = 20 mA
R/W
R/WR/W
R/WR/W
R/WR/W
R/WR/W
ADDR
F83H
Table 30. LED Drive Level Low Register (LEDLVLL)
BITS
7
6
5
4
3
2
1
0
FIELD
LEDLVLL[7:0]
RESET
0
000
00
00
R/W
R/WR/W
R/WR/W
R/WR/W
R/WR/W
ADDR
F84H
Table 29. LED Drive Level High Register (LEDLVLH)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com