| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ST25R3918 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST25R3918 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics |
|
9 / 142 page ![]() DS13490 Rev 1 9/142 ST25R3918 List of tables 9 Table 101. Amplitude measurement auto-averaging display register. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Table 102. Amplitude measurement display register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Table 103. Phase measurement configuration register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Table 104. Phase measurement reference register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Table 105. Phase measurement auto-averaging display register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Table 106. Phase measurement display register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Table 107. IC identity register. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Table 108. Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Table 109. Operating conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Table 110. Characteristics of CMOS I/Os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Table 111. ST25R3918 electrical characteristics (VDD = 3.3 V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Table 112. ST25R3918 electrical characteristics (VDD = 5.5 V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Table 113. ST25R3918 electrical characteristics (VDD = 2.4 V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Table 114. SPI characteristics (5 MHz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Table 115. SPI characteristics (5 MHz < 1/TSCLK < 10 MHz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Table 116. AC measurement conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Table 117. AC measurement conditions - I2C configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Table 118. Input parameters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Table 119. DC characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Table 120. 100 kHz AC characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Table 121. 400 kHz AC characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Table 122. 1 MHz AC characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Table 123. 3.4 MHz AC characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Table 124. VFQFPN32 mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Table 125. Document revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 |