công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FS32K142MHTXVLUTR bảng dữ liệu(PDF) 63 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện FS32K142MHTXVLUTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-power Arm Cortex-M4F/M0 core with excellent energy efficiency
PDF  100 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

FS32K142MHTXVLUTR bảng dữ liệu(HTML) 63 Page - NXP Semiconductors

Back Button FS32K142MHTXVLUTR Datasheet HTML 59Page - NXP Semiconductors FS32K142MHTXVLUTR Datasheet HTML 60Page - NXP Semiconductors FS32K142MHTXVLUTR Datasheet HTML 61Page - NXP Semiconductors FS32K142MHTXVLUTR Datasheet HTML 62Page - NXP Semiconductors FS32K142MHTXVLUTR Datasheet HTML 63Page - NXP Semiconductors FS32K142MHTXVLUTR Datasheet HTML 64Page - NXP Semiconductors FS32K142MHTXVLUTR Datasheet HTML 65Page - NXP Semiconductors FS32K142MHTXVLUTR Datasheet HTML 66Page - NXP Semiconductors FS32K142MHTXVLUTR Datasheet HTML 67Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 63 / 100 page
background image
hence hysteresis settings can be used to obtain the desired
comparator performance. Additionally, an external capacitor
(1nF) should be used to filter noise on input signal. Also, source
drive should not be weak (Signal with < 50 K pull up/down is
recommended).
Figure 15. Typical hysteresis vs. Vin level (VDDA = 3.3 V, PMODE = 0)
Figure 16. Typical hysteresis vs. Vin level (VDDA = 3.3 V, PMODE = 1)
ADC electrical specifications
S32K1xx Data Sheet, Rev. 12, 02/2020
NXP Semiconductors
63



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com