công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FS32K142MHTXVLUTR bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện FS32K142MHTXVLUTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-power Arm Cortex-M4F/M0 core with excellent energy efficiency
PDF  100 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

FS32K142MHTXVLUTR bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - NXP Semiconductors

Back Button FS32K142MHTXVLUTR Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors FS32K142MHTXVLUTR Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors FS32K142MHTXVLUTR Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors FS32K142MHTXVLUTR Datasheet HTML 16Page - NXP Semiconductors FS32K142MHTXVLUTR Datasheet HTML 17Page - NXP Semiconductors FS32K142MHTXVLUTR Datasheet HTML 18Page - NXP Semiconductors FS32K142MHTXVLUTR Datasheet HTML 19Page - NXP Semiconductors FS32K142MHTXVLUTR Datasheet HTML 20Page - NXP Semiconductors FS32K142MHTXVLUTR Datasheet HTML 21Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 100 page
background image
PMC
VFlash = 3.3 V nominal
VCORE = 1.2 V/1.4 V nominal
System RAM
TCD RAM
I/D Cache
EEE RAM
LV SOG
FIRC
SIRC
SPLL
SOSC
GPIO
Flash
Pads
ADC
CMP
*Note: VSSA and VSS are shorted at package level
VOSC = 3.3 V nominal
Figure 7. Power diagram
4.5 LVR, LVD and POR operating requirements
Table 8. VDD supply LVR, LVD and POR operating requirements for S32K1xx series
Symbol
Description
Min.
Typ.
Max.
Unit
Notes
VPOR
Rising and falling VDD POR detect voltage
1.1
1.6
2.0
V
VLVR
LVR falling threshold (RUN, HSRUN, and
STOP modes)
2.50
2.58
2.7
V
VLVR_HYST
LVR hysteresis
—
45
—
mV
1
VLVR_LP
LVR falling threshold (VLPS/VLPR modes)
1.97
2.22
2.44
V
VLVD
Falling low-voltage detect threshold
2.8
2.875
3
V
VLVD_HYST
LVD hysteresis
—
50
—
mV
1
Table continues on the next page...
General
S32K1xx Data Sheet, Rev. 12, 02/2020
NXP Semiconductors
17



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com