| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SH79F166AP044PR bảng dữ liệu(PDF) 78 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SH79F166AP044PR bảng dữ liệu(HTML) 78 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
78 / 113 page ![]() SH79F166A 78 任何将SBUF作为目标寄存器的写操作都会启动发送,实际上发送是从16分频计数器中的下一次跳变之后的系统时钟开始 的,因此位时间与16分频计数器是同步的,与对SBUF的写操作不同步。起始位首先在TxD引脚上移出,然后是8位数据位。在 发送移位寄存器中的所有8位数据都发送完后,停止位在TxD引脚上移出,在停止位发出的同时Tl标志置1。 Write to SBUF Shift CLK D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 TxD Stop Start TI Send Timing of Mode 1 只有REN位置1时才允许接收。当RXD引脚检测到下降沿时串行口开始接收串行数据。为此,CPU对RxD不断采样,采样速 率为波特率的16倍。当检测下降沿时,16分频计数器立即复位,这有助于16分频计数器与RxD引脚上的串行数据位同步。16分 频计数器把每一位的时间分为16个状态,在第7、8、9状态时,位检测器对RxD端的电平进行采样。为抑制噪声,在这3个状态 采样中至少有2次采样值一致数据才被接收。如果所接收的第一位不是0,说明这位不是一帧数据的起始位,该位被忽略,接收 电路被复位,等待RxD引脚上另一个下降沿的到来。若起始位有效,则移入移位寄存器,并接着移入其它位到移位寄存器。8个 数据位和1个停止位移入之后,移位寄存器的内容被分别装入SBUF和RB8中,RI置1,但必须满足下列条件: 1. RI = 0 2. SM2 = 0或者接收的停止位 = 1 如果这些条件被满足,那么停止位装入RB8,8个数据位装入SBUF,RI被置1。否则接收的帧会丢失。这时,接收器将重新 去探测RxD端是否另一个下降沿。用户必须用软件清除RI,然后才能再次接收。 Receive Timing of Mode 1 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 RxD Stop Start Bit Sample Shift CLK RI |