| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SH79F166AP044PR bảng dữ liệu(PDF) 86 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SH79F166AP044PR bảng dữ liệu(HTML) 86 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
86 / 113 page ![]() SH79F166A 86 8.5 模/数转换器(ADC) 8.5.1 特性 10位分辨率 内建基准电压 可选外接或内建基准电压 8模拟通道输入 SH79F166A包含一个单端型、10位逐次逼近型模/数转换器(ADC)。ADC内建的基准电压VREF直接与VDD相连,用户也可 以选择AVREF端口输入基准电压。8个ADC通道都可以输入独立的模拟信号,但是每次只能使用一个通道。GO/DONE —---—-----— 信号控制 开始转换,提示转换结束。当转换完成时,更新ADC数据寄存器,设置ADCON寄存器中的ADCIF位,并产生一个中断(如果ADC 中断被允许)。 ADC模块整合数字比较功能可以比较ADC中的模拟输入的值与数字值。如果允许数字比较功能(在ADCON寄存器中的EC 位置1),并且ADC模块使能(在ADCON寄存器中的ADON位置1),只有当相应的模拟输入的数字值大于或等于寄存器中的比 较值(ADDH/L)时,才会产生ADC中断。当GO/DONE ———— 置1时,数字比较功能会持续工作,直到GO/DONE ———— 清0。这一点与模数 转换工作方式不同。 带数字比较功能的ADC模块能在Idle模式下工作,并且ADC中断能够唤醒Idle模式。但是,在掉电模式下,ADC模块被禁止。 8.5.2 ADC模块图 Input voltage SCH2 - SCH0 ADC AN0 AN2 AN3 CH7 - CH0 011 100 101 110 111 AN4 AN5 V DD Input reference voltage REFC 0 AV REF 1 000 001 010 AN6 AN7 AN1 AD转换器模块图 |