| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SH79F166AP044PR bảng dữ liệu(PDF) 41 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SH79F166AP044PR bảng dữ liệu(HTML) 41 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
41 / 113 page ![]() SH79F166A 41 方式1:16位自动重载定时器 在16位自动重载方式下,定时器2可以被选为递增计数或递减计数。这个功能通过T2MOD中的DCEN位(递减计数允许) 选择。系统复位后,DCEN位复位值为0,定时器2默认递增计数。当设置DCEN时,定时器2递增计数或递减计数取决于T2EX 引脚上的电平。 当DCEN = 0,通过在T2CON中的EXEN2位选择两个选项。 如果EXEN2 = 0,定时器2递增到0FFFFH,在溢出后置起TF2位,同时定时器自动将用户软件写好的寄存器RCAP2H和 RCAP2L的16位值装入TH2和TL2寄存器。 如果EXEN2 = 1,溢出或在外部输入T2EX上的下降沿都能触发一个16位重载,置起EXF2位。如果ET2被使能,TF2和EXF2 位都能产生一个中断。 TF2 C/T2 =0 =1 The Block Diagram of Auto Relode Mode (Mode 1)of Timer2 (DCEN=0) RCAP2L RCAP2H EXF2 + 0:Switch Off 1:Switch On Increment Mode 0:Switch Off 1:Switch On External Falling Edge flag TL2 TH2 + T2EX T2 Interrupt Request Overflow Flag TR2 EXEN2 System Clock 设置DCEN位允许定时器2递增计数或递减计数。当DCEN = 1时,T2EX引脚控制计数的方向,而EXEN2控制无效。 T2EX置1可使定时器2递增计数。定时器向0FFFFH溢出,然后设置TF2位。溢出也能分别引起RCAP2H和RCAP2L上的16 位值重载入定时器寄存器。 T2EX清0可使定时器2递减计数。当TH2和TL2的值等于RCAP2H和RCAP2L的值时,定时器溢出。置起TF2位,同时0FFFFH 重载入定时器寄存器。 无论定时器2溢出,EXF2位都被用作结果的第17位。在此工作方式下,EXF2不作为中断标志。 TF2 TR2 C/T2 The Block Diagram of Auto-Reload Mode ( Mode 1) of Timer2 (DCEN=1) T2EX EXF2 Toggle 1.T2EX=1, Timer2 is up counter 2.T2EX=0, Timer2 is down counter T2 System Clock TL2 TH2 RCAP2L RCAP2H FFH FFH =0 =1 0:Switch Off 1:Switch On Overflow Flag Interrupt Request |