công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DS280DF810ABVT bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện DS280DF810ABVT
Giải thích chi tiết về linh kiện  DS280DF810 28 Gbps Multi-Rate 8-Channel Retimer
PDF  51 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

DS280DF810ABVT bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - Texas Instruments

Back Button DS280DF810ABVT Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments DS280DF810ABVT Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments DS280DF810ABVT Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments DS280DF810ABVT Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments DS280DF810ABVT Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments DS280DF810ABVT Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments DS280DF810ABVT Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments DS280DF810ABVT Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments DS280DF810ABVT Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 51 page
background image
Shared Digital Core
One of Eight Channels
Driver
TXnP
TXnN
Channel Digital Core
Shared Digital Core
Power-On
Reset
Always-On 10 MHz
SCL
SDA
READ_EN_N
ALL_
Voltage
Regulator
EN_SMB
ADDRn
220 nF
PFD, CDR,
And Divider
RXnP
RXnN
Signal
Detect
Term
220 nF
CTLE+VGA
X-point
To adjacent
channel
Voltage
Regulator
+
Sampler
PRBS
Gen
PRBS
Gen
DFE
PRBS
Checker
Retimed
PRBS
Raw
Buffer
INT_
CAL
CAL_CLK_IN
TX FIR
VCO
17
DS280DF810
www.ti.com
SNLS538A – SEPTEMBER 2016 – REVISED OCTOBER 2019
Product Folder Links: DS280DF810
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2016–2019, Texas Instruments Incorporated
8.2 Functional Block Diagram



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com