công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NX138BKS bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện NX138BKS
Giải thích chi tiết về linh kiện  60 V, dual N-channel Trench MOSFET
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

NX138BKS bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

Back Button NX138BKS Datasheet HTML 4Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX138BKS Datasheet HTML 5Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX138BKS Datasheet HTML 6Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX138BKS Datasheet HTML 7Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX138BKS Datasheet HTML 8Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX138BKS Datasheet HTML 9Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX138BKS Datasheet HTML 10Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX138BKS Datasheet HTML 11Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX138BKS Datasheet HTML 12Page - Nexperia B.V. All rights reserved Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 15 page
background image
© Nexperia B.V. 2017. All rights reserved
Nexperia
NX138BKS
60 V, dual N-channel Trench MOSFET
NX138BKS
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
Product data sheet
15 June 2016
8 / 15
VGS (V)
0
2
3
4
1
aaa-023336
0.6
ID
(A)
0
0.2
0.4
Tj = 150 °C
Tj = 25 °C
VDS > ID x RDSon
Fig. 10. Transfer characteristics: drain current as a
function of gate-source voltage; typical values
Tj (°C)
-60
180
120
0
60
aaa-023337
2.5
a
0
0.5
1
1.5
2
Fig. 11. Normalized drain-source on-state resistance as
a function of junction temperature; typical values
Tj (°C)
-60
180
120
0
60
aaa-023338
2
VGS(th)
(V)
0
0.5
1
1.5
max
typ
min
ID = 250 μA; VDS = VGS
Fig. 12. Gate-source threshold voltage as a function of
junction temperature
VDS (V)
10-1
1
10
102
aaa-023339
102
C
(pF)
1
10
Crss
Coss
Ciss
f = 1 MHz; VGS = 0 V
Fig. 13. Input, output and reverse transfer capacitances
as a function of drain-source voltage; typical values



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com