công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NX138BKS bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện NX138BKS
Giải thích chi tiết về linh kiện  60 V, dual N-channel Trench MOSFET
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

NX138BKS bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

  NX138BKS Datasheet HTML 1Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX138BKS Datasheet HTML 2Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX138BKS Datasheet HTML 3Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX138BKS Datasheet HTML 4Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX138BKS Datasheet HTML 5Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX138BKS Datasheet HTML 6Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX138BKS Datasheet HTML 7Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX138BKS Datasheet HTML 8Page - Nexperia B.V. All rights reserved NX138BKS Datasheet HTML 9Page - Nexperia B.V. All rights reserved Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 15 page
background image
© Nexperia B.V. 2017. All rights reserved
Nexperia
NX138BKS
60 V, dual N-channel Trench MOSFET
NX138BKS
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
Product data sheet
15 June 2016
5 / 15
aaa-023330
tp (s)
10-3
102
103
10
1
10-2
10-1
103
102
Zth(j-a)
(K/W)
10
duty cycle = 1
0.02
0.01
0
0.05
0.10
0.25
0.20
0.33
0.50
0.75
FR4 PCB, standard footprint
Fig. 4. Transient thermal impedance from junction to ambient as a function of pulse duration; typical values
aaa-023331
tp (s)
10-3
102
103
10
1
10-2
10-1
103
102
Zth(j-a)
(K/W)
10
duty cycle = 1
0.02
0.01
0
0.75
0.50
0.33 0.25
0.20
0.10
0.05
FR4 PCB, mounting pad for drain 1 cm2
Fig. 5. Transient thermal impedance from junction to ambient as a function of pulse duration; typical values



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com