| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32L4A6XG bảng dữ liệu(PDF) 112 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4A6XG bảng dữ liệu(HTML) 112 Page - STMicroelectronics |
|
112 / 282 page ![]() Port E PE0 - - DCMI_D2 LCD_SEG36 FMC_NBL0 - TIM16_CH1 EVENTOUT PE1 - - DCMI_D3 LCD_SEG37 FMC_NBL1 - TIM17_CH1 EVENTOUT PE2 - TSC_G7_IO1 - LCD_SEG38 FMC_A23 SAI1_MCLK_A - EVENTOUT PE3 - TSC_G7_IO2 - LCD_SEG39 FMC_A19 SAI1_SD_B - EVENTOUT PE4 - TSC_G7_IO3 DCMI_D4 - FMC_A20 SAI1_FS_A - EVENTOUT PE5 - TSC_G7_IO4 DCMI_D6 - FMC_A21 SAI1_SCK_A - EVENTOUT PE6 - - DCMI_D7 - FMC_A22 SAI1_SD_A - EVENTOUT PE7 - - - - FMC_D4 SAI1_SD_B - EVENTOUT PE8 - - - - FMC_D5 SAI1_SCK_B - EVENTOUT PE9 - - - - FMC_D6 SAI1_FS_B - EVENTOUT PE10 - TSC_G5_IO1 QUADSPI_CLK - FMC_D7 SAI1_MCLK_B - EVENTOUT PE11 - TSC_G5_IO2 QUADSPI_BK1_NCS - FMC_D8 - - EVENTOUT PE12 - TSC_G5_IO3 QUADSPI_BK1_IO0 - FMC_D9 - - EVENTOUT PE13 - TSC_G5_IO4 QUADSPI_BK1_IO1 - FMC_D10 - - EVENTOUT PE14 - - QUADSPI_BK1_IO2 - FMC_D11 - - EVENTOUT PE15 - - QUADSPI_BK1_IO3 - FMC_D12 - - EVENTOUT Table 17. Alternate function AF8 to AF15(1) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 UART4/5/ LPUART1/ CAN2 CAN1/TSC CAN2/ OTG_FS/DCMI/ QUADSPI LCD SDMMC/ COMP1/2/FM C/SWPMI1 SAI1/2 TIM2/15/16/17/ LPTIM2 EVENOUT |