công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L4A6XG bảng dữ liệu(PDF) 91 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L4A6XG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 100DMIPS, 1MB Flash, 320KB SRAM, USB OTG FS, audio, AESHASH, ext. SMPS
PDF  282 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L4A6XG bảng dữ liệu(HTML) 91 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L4A6XG Datasheet HTML 87Page - STMicroelectronics STM32L4A6XG Datasheet HTML 88Page - STMicroelectronics STM32L4A6XG Datasheet HTML 89Page - STMicroelectronics STM32L4A6XG Datasheet HTML 90Page - STMicroelectronics STM32L4A6XG Datasheet HTML 91Page - STMicroelectronics STM32L4A6XG Datasheet HTML 92Page - STMicroelectronics STM32L4A6XG Datasheet HTML 93Page - STMicroelectronics STM32L4A6XG Datasheet HTML 94Page - STMicroelectronics STM32L4A6XG Datasheet HTML 95Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 91 / 282 page
background image
51
51
D4
C3
78
78
B11
B11
111
111
D9
D9
PC10
I/O
FT_l
-
TRACED1, SPI3_SCK,
USART3_TX,
UART4_TX,
TSC_G3_IO2, DCMI_D8,
LCD_COM4/LCD_SEG2
8/LCD_SEG40,
SDMMC1_D2,
SAI2_SCK_B,
EVENTOUT
-
52
52
C3
D4
79
79
C10
C10
112
112
E9
E9
PC11
I/O
FT_l
-
QUADSPI_BK2_NCS,
SPI3_MISO,
USART3_RX,
UART4_RX,
TSC_G3_IO3, DCMI_D4,
LCD_COM5/LCD_SEG2
9/LCD_SEG41,
SDMMC1_D3,
SAI2_MCLK_B,
EVENTOUT
-
53
53
C4
C4
80
80
B10
B10
113
113
F8
F8
PC12
I/O
FT_l
-
TRACED3, SPI3_MOSI,
USART3_CK,
UART5_TX,
TSC_G3_IO4, DCMI_D9,
LCD_COM6/LCD_SEG3
0/LCD_SEG42,
SDMMC1_CK,
SAI2_SD_B, EVENTOUT
-
-
-
B3
B3
81
81
C9
C9
114
114
B8
B8
PD0
I/O
FT
-
SPI2_NSS,
DFSDM1_DATIN7,
CAN1_RX, FMC_D2,
EVENTOUT
-
Table 15. STM32L4A6xG pin definitions (continued)
Pin Number
Pin name
(function
after reset)
Pin functions
Alternate functions
Additional functions



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More