| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32L4A6XG bảng dữ liệu(PDF) 73 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4A6XG bảng dữ liệu(HTML) 73 Page - STMicroelectronics |
|
73 / 282 page ![]() -- --- - - - 19 19 - - PF7 I/O FT_a - TIM5_CH2, QUADSPI_BK1_IO2, SAI1_MCLK_B, EVENTOUT ADC3_IN10 -- --- - - - 20 20 - - PF8 I/O FT_a - TIM5_CH3, QUADSPI_BK1_IO0, SAI1_SCK_B, EVENTOUT ADC3_IN11 -- --- - - - 21 21 - - PF9 I/O FT_a - TIM5_CH4, QUADSPI_BK1_IO1, SAI1_FS_B, TIM15_CH1, EVENTOUT ADC3_IN12 -- --- - - - 22 22 H4 H4 PF10 I/O FT_a - QUADSPI_CLK, DCMI_D11, TIM15_CH2, EVENTOUT ADC3_IN13 5 5 F10 F10 12 12 F1 F1 23 23 H1 H1 PH0-OSC_IN (PH0) I/O FT - EVENTOUT OSC_IN 66 G10 F9 13 13 G1 G1 24 24 J1 J1 PH1- OSC_OUT (PH1) I/O FT - EVENTOUT OSC_OUT 7 7 E8 F8 14 14 H2 H2 25 25 H3 H3 NRST I/O RST - - - 88 F9 G10 15 15 H1 H1 26 26 J2 J2 PC0 I/O FT_fla - LPTIM1_IN1, I2C4_SCL, I2C3_SCL, DFSDM1_DATIN4, LPUART1_RX, LCD_SEG18, LPTIM2_IN1, EVENTOUT ADC123_IN1 Table 15. STM32L4A6xG pin definitions (continued) Pin Number Pin name (function after reset) Pin functions Alternate functions Additional functions |