| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32L4A6XG bảng dữ liệu(PDF) 97 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4A6XG bảng dữ liệu(HTML) 97 Page - STMicroelectronics |
|
97 / 282 page ![]() -- -- 97 97 C3 C3 141 140 A4 A4 PE0 I/O FT_l - TIM4_ETR, DCMI_D2, LCD_SEG36, FMC_NBL0, TIM16_CH1, EVENTOUT - -- -- 98 - A2 A2 142 141 B4 B4 PE1 I/O FT_l - DCMI_D3, LCD_SEG37, FMC_NBL1, TIM17_CH1, EVENTOUT - -- - A9 - 98 - - - 142 - - VDD12 S - - - - 63 63 A9 B9 99 99 D3 D3 143 143 B3 B3 VSS S - - - - 64 64 A10 A10 100 100 C4 C4 144 144 A3 A3 VDD S - - - - -- --- - - - - - C2 C2 VSS S - - - - -- --- - - - - - C1 C1 VDD S - - - - -- --- - - - - - A2 A2 PH2 I/O FT - QUADSPI_BK2_IO0, EVENTOUT - -- --- - - - -- B2 B2 PI7 I/O FT - TIM8_CH3, DCMI_D7, EVENTOUT - -- --- - - - -- B1 B1 PI9 I/O FT - CAN1_RX, EVENTOUT - -- --- - - - -- A1 A1 PI10 I/O FT - EVENTOUT - Table 15. STM32L4A6xG pin definitions (continued) Pin Number Pin name (function after reset) Pin functions Alternate functions Additional functions |