| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32L4A6XG bảng dữ liệu(PDF) 76 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4A6XG bảng dữ liệu(HTML) 76 Page - STMicroelectronics |
|
76 / 282 page ![]() 18 18 K10 K10 27 27 E3 E3 38 38 H2 H2 VSS S - - - - 19 19 J8 J8 28 28 H3 H3 39 39 G13 G13 VDD S - - - - 20 20 F6 H7 29 29 J4 J4 40 40 L3 L3 PA4 I/O TT_a - SPI1_NSS, SPI3_NSS, USART2_CK, DCMI_HSYNC, SAI1_FS_B, LPTIM2_OUT, EVENTOUT ADC12_IN9, DAC1_OUT1 21 21 G6 J7 30 30 K4 K4 41 41 K4 K4 PA5 I/O TT_a - TIM2_CH1, TIM2_ETR, TIM8_CH1N, SPI1_SCK, LPTIM2_ETR, EVENTOUT ADC12_IN10, DAC1_OUT2 22 22 K9 K9 31 31 L4 L4 42 42 M4 M4 PA6 I/O FT_la - TIM1_BKIN, TIM3_CH1, TIM8_BKIN, DCMI_PIXCLK, SPI1_MISO, USART3_CTS, LPUART1_CTS, QUADSPI_BK1_IO3, LCD_SEG3, TIM1_BKIN_COMP2, TIM8_BKIN_COMP2, TIM16_CH1, EVENTOUT OPAMP2_VINP, ADC12_IN11 -- --- - M4 M4 - - N4 N4 OPAMP2_VIN M ITT - - - Table 15. STM32L4A6xG pin definitions (continued) Pin Number Pin name (function after reset) Pin functions Alternate functions Additional functions |