| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32L4A6XG bảng dữ liệu(PDF) 82 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4A6XG bảng dữ liệu(HTML) 82 Page - STMicroelectronics |
|
82 / 282 page ![]() -- --- - - - - - M11 M11 VSS S - - - - 31 31 K2 K2 49 49 F12 F12 71 71 L13 L13 VSS S - - - - 32 32 K1 J2 50 50 G12 G12 72 72 L12 L12 VDD S - - - - -- --- - - - -- N11 N11 VDD S - - - - 33 33 J1 J1 51 51 L12 L12 73 73 N12 N12 PB12 I/O FT_l - TIM1_BKIN, TIM1_BKIN_COMP2, I2C2_SMBA, SPI2_NSS, DFSDM1_DATIN1, USART3_CK, LPUART1_RTS_DE, TSC_G1_IO1, CAN2_RX, LCD_SEG12, SWPMI1_IO, SAI2_FS_A, TIM15_BKIN, EVENTOUT - Table 15. STM32L4A6xG pin definitions (continued) Pin Number Pin name (function after reset) Pin functions Alternate functions Additional functions |