công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NT5CB64M16FN-DII bảng dữ liệu(PDF) 98 Page - Nanya Technology Corporation.

tên linh kiện NT5CB64M16FN-DII
Giải thích chi tiết về linh kiện  Commercial, Industrial and Automotive DDR3(L) 1Gb SDRAM
PDF  165 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NANYA [Nanya Technology Corporation.]
Trang chủ  http://www.nanya.com
Logo NANYA - Nanya Technology Corporation.

NT5CB64M16FN-DII bảng dữ liệu(HTML) 98 Page - Nanya Technology Corporation.

Back Button NT5CB64M16FN-DII Datasheet HTML 94Page - Nanya Technology Corporation. NT5CB64M16FN-DII Datasheet HTML 95Page - Nanya Technology Corporation. NT5CB64M16FN-DII Datasheet HTML 96Page - Nanya Technology Corporation. NT5CB64M16FN-DII Datasheet HTML 97Page - Nanya Technology Corporation. NT5CB64M16FN-DII Datasheet HTML 98Page - Nanya Technology Corporation. NT5CB64M16FN-DII Datasheet HTML 99Page - Nanya Technology Corporation. NT5CB64M16FN-DII Datasheet HTML 100Page - Nanya Technology Corporation. NT5CB64M16FN-DII Datasheet HTML 101Page - Nanya Technology Corporation. NT5CB64M16FN-DII Datasheet HTML 102Page - Nanya Technology Corporation. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 98 / 165 page
background image
DDR3(L) 1Gb SDRAM
NT5CB(C)128M8FN / NT5CB(C)64M16FP(Y)
Version 1.8
98
Nanya Technology Cooperation ©
08/ 2015
All Rights Reserved.
DDR3 Allowed time before ringback (tDVAC) for CK -  and DQS - 
Slew Rate
[V/ns]
DDR3-800 / 1066 / 1333 / 1600
DDR3-1866 / 2133
tDVAC [ps]
@ |VIH/Ldiff(AC)| =
350mV
tDVAC [ ps ]
@ |VIH/Ldiff(AC)| =
300mV
tDVAC [ ps ]
@ |VIH/Ldiff(AC)| =
(DQS - ) only
tDVAC [ ps ]
@ |VIH/Ldiff(AC)| =
300mV
tDVAC [ ps ]
@ |VIH/Ldiff(AC)| =
(CK - ) only
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
> 4.0
75
-
175
-
214
-
134
-
139
-
4.0
57
-
170
-
214
-
134
-
139
-
3.0
50
-
167
-
191
-
112
-
118
-
2.0
38
-
119
-
146
-
67
-
77
-
1.8
34
-
102
-
131
-
52
-
63
-
1.6
29
-
81
-
113
-
33
-
45
-
1.4
22
-
54
-
88
-
9
-
23
-
1.2
note
-
19
-
56
-
note
-
note
-
1.0
note
-
note
-
11
-
note
-
note
-
< 1.0
note
-
note
-
note
-
note
-
note
-
NOTE 1. Rising input differential signal shall become equal to or greater than VIHdiff(ac) level and Falling input differential signal shall become
equal to or less than VILdiff(ac) level.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com