công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CCG3PA bảng dữ liệu(PDF) 31 Page - Cypress Semiconductor

tên linh kiện CCG3PA
Giải thích chi tiết về linh kiện  USB Type-C Port Controller
PDF  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
Trang chủ  http://www.cypress.com
Logo CYPRESS - Cypress Semiconductor

CCG3PA bảng dữ liệu(HTML) 31 Page - Cypress Semiconductor

Back Button CCG3PA Datasheet HTML 27Page - Cypress Semiconductor CCG3PA Datasheet HTML 28Page - Cypress Semiconductor CCG3PA Datasheet HTML 29Page - Cypress Semiconductor CCG3PA Datasheet HTML 30Page - Cypress Semiconductor CCG3PA Datasheet HTML 31Page - Cypress Semiconductor CCG3PA Datasheet HTML 32Page - Cypress Semiconductor CCG3PA Datasheet HTML 33Page - Cypress Semiconductor CCG3PA Datasheet HTML 34Page - Cypress Semiconductor CCG3PA Datasheet HTML 35Page - Cypress Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 31 / 37 page
background image
Document Number: 002-16951 Rev. *F
Page 31 of 37
EZ-PD™ CCG3PA Datasheet
Figure 11. 24-pin QFN Package Outline
1. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
2. DIE THICKNESS ALLOWABLE IS 0.305 mm MAXIMUM(.012 INCHES MAXIMUM)
3. DIMENSIONING & TOLERANCES CONFORM TO ASME Y14.5M. -1994.
4. THE PIN #1 IDENTIFIER MUST BE PLACED ON THE TOP SURFACE OF THE
PACKAGE BY USING INDENTATION MARK OR OTHER FEATURE OF
5. EXACT SHAPE AND SIZE OF THIS FEATURE IS OPTIONAL.
6. PACKAGE WARPAGE MAX 0.08 mm.
7. APPLIED FOR EXPOSED PAD AND TERMINALS. EXCLUDE EMBEDDING PART
OF EXPOSED PAD FROM MEASURING.
8. APPLIED ONLY TO TERMINALS.
NOTES
DIMENSIONS
NOM.
MIN.
b
E
4.00 BSC
D
A
1
A
4.00 BSC
0.00
SYMBOL
MAX.
0.60
0.05
0.50 BSC
L
0.18
0.25
0.30
E
D2
2
e
R
0.40
0.30
0.50
2.65
2.75
2.85
2.65
2.75
2.85
9. JEDEC SPECIFICATION NO. REF: N.A.
PACKAGE BODY.
A0.425
A
0.152 REF
2
3
0.40
0.09
002-16934 *A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com