công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CCG3PA bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - Cypress Semiconductor

tên linh kiện CCG3PA
Giải thích chi tiết về linh kiện  USB Type-C Port Controller
PDF  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
Trang chủ  http://www.cypress.com
Logo CYPRESS - Cypress Semiconductor

CCG3PA bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - Cypress Semiconductor

Back Button CCG3PA Datasheet HTML 26Page - Cypress Semiconductor CCG3PA Datasheet HTML 27Page - Cypress Semiconductor CCG3PA Datasheet HTML 28Page - Cypress Semiconductor CCG3PA Datasheet HTML 29Page - Cypress Semiconductor CCG3PA Datasheet HTML 30Page - Cypress Semiconductor CCG3PA Datasheet HTML 31Page - Cypress Semiconductor CCG3PA Datasheet HTML 32Page - Cypress Semiconductor CCG3PA Datasheet HTML 33Page - Cypress Semiconductor CCG3PA Datasheet HTML 34Page - Cypress Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 30 / 37 page
background image
Document Number: 002-16951 Rev. *F
Page 30 of 37
EZ-PD™ CCG3PA Datasheet
Packaging
Table 43. Package Characteristics
Parameter
Description
Conditions
Min
Typ
Max
Units
TA
Operating ambient temperature
Extended Industrial
-40
25
105
°C
TJ
Operating junction temperature
Extended Industrial
-40
25
120
°C
TJA
Package
JA (24-QFN)
-
-
-
19.98
°C/W
TJC
Package
JC (24-QFN)
-
-
-
4.78
°C/W
TJA
Package
JA (16-SOIC)
-
-
-
84
°C/W
TJC
Package
JC (16-SOIC)
-
-
-
33.9
°C/W
Table 44. Solder Reflow Peak Temperature
Package
Maximum Peak Temperature
Maximum Time within 5° C
of Peak Temperature
24-pin QFN
260 °C
30 seconds
16-pin SOIC
260 °C
30 seconds
Table 45. Package Moisture Sensitivity Level (MSL), IPC/JEDEC J-STD-2
Package
MSL
24-pin QFN
MSL3
16-pin SOIC
MSL3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com