công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

Z8S18006FSC bảng dữ liệu(PDF) 47 Page - Zilog, Inc.

tên linh kiện Z8S18006FSC
Giải thích chi tiết về linh kiện  ENHANCED Z180 MICROPROCESSOR
PDF  70 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ZILOG [Zilog, Inc.]
Trang chủ  http://www.zilog.com
Logo ZILOG - Zilog, Inc.

Z8S18006FSC bảng dữ liệu(HTML) 47 Page - Zilog, Inc.

Back Button Z8S18006FSC Datasheet HTML 43Page - Zilog, Inc. Z8S18006FSC Datasheet HTML 44Page - Zilog, Inc. Z8S18006FSC Datasheet HTML 45Page - Zilog, Inc. Z8S18006FSC Datasheet HTML 46Page - Zilog, Inc. Z8S18006FSC Datasheet HTML 47Page - Zilog, Inc. Z8S18006FSC Datasheet HTML 48Page - Zilog, Inc. Z8S18006FSC Datasheet HTML 49Page - Zilog, Inc. Z8S18006FSC Datasheet HTML 50Page - Zilog, Inc. Z8S18006FSC Datasheet HTML 51Page - Zilog, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 47 / 70 page
background image
Z80180/Z8S180/Z8L180
Zilog
Enhanced Z180 Microprocessor
DS971800401
P R E L I M I N A R Y
1-47
1
Timer Data Register Channel 1L
Mnemonic TMDR1L
Address 14
Timer Data Register Channel 1H
Mnemonic TMDR1H
Address 15
Timer Reload Register Channel 1L
Mnemonic RLDR1L
Address 16
Timer Reload Register Channel 1L
Mnemonic RLDR1H
Address 17
Free Running Counter (Read Only)
Mnemonic FRC
Address 18
Figure 48. Timer Data Register 1L
Figure 49. Timer Data Register 1H
Figure 50. Timer Reload Channel 1L
7
6
54
32
1
0
Timer Data
76
5
4
3
2
1
0
Timer Data
76
5
4
3
2
1
0
Reload Data
Figure 51. Timer Relaod Register Channel 1L
Figure 52. Free Running Counter
76
5
4
3
2
1
0
Reload Data
76
5
4
3
2
1
0
Counting Data



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com