công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD7617BSTZ bảng dữ liệu(PDF) 52 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD7617BSTZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Channel DAS with 14-Bit, Bipolar Input, Dual Simultaneous Sampling ADC
PDF  52 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7617BSTZ bảng dữ liệu(HTML) 52 Page - Analog Devices

Back Button AD7617BSTZ Datasheet HTML 44Page - Analog Devices AD7617BSTZ Datasheet HTML 45Page - Analog Devices AD7617BSTZ Datasheet HTML 46Page - Analog Devices AD7617BSTZ Datasheet HTML 47Page - Analog Devices AD7617BSTZ Datasheet HTML 48Page - Analog Devices AD7617BSTZ Datasheet HTML 49Page - Analog Devices AD7617BSTZ Datasheet HTML 50Page - Analog Devices AD7617BSTZ Datasheet HTML 51Page - Analog Devices AD7617BSTZ Datasheet HTML 52Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 52 / 52 page
background image
Data Sheet
AD7617
Rev. 0 | Page 51 of 51
OUTLINE DIMENSIONS
Figure 70. 80-Lead Low Profile Quad Flat Package [LQFP]
(ST-80-2)
Dimensions shown in millimeters
ORDERING GUIDE
Model1, 2
Temperature Range
Package Description
Package Option
AD7617BSTZ
−40°C to +125°C
80-Lead Low Profile Quad Flat Package [LQFP]
ST-80-2
AD7617BSTZ-RL
−40°C to +125°C
80-Lead Low Profile Quad Flat Package [LQFP], 13” Reel
ST-80-2
EVAL-AD7616SDZ
Use the AD7616 Evaluation Board
1
Z = RoHS Compliant Part.
2
The EVAL-AD7616SDZ can evaluate the AD7616 and AD7617.
COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MS-026-BEC
1.45
1.40
1.35
0.15
0.05
0.20
0.09
0.10
COPLANARITY
VIEW A
ROTATED 90° CCW
SEATING
PLANE
7°
3.5°
0°
61
60
1
80
20
41
21
40
VIEW A
1.60
MAX
0.75
0.60
0.45
16.20
16.00 SQ
15.80
14.20
14.00 SQ
13.80
0.65
BSC
LEAD PITCH
0.38
0.32
0.22
TOP VIEW
(PINS DOWN)
PIN 1
©2017 Analog Devices, Inc. All rights reserved. Trademarks and
registered trademarks are the property of their respective owners.
D16077-0-7/17(0)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com