công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F51116ADLF bảng dữ liệu(PDF) 79 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F51116ADLF
Giải thích chi tiết về linh kiện  32 MHz 32-bit RX MCUs, 50 DMIPS, up to 512 Kbytes of flash memory
PDF  127 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F51116ADLF bảng dữ liệu(HTML) 79 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F51116ADLF Datasheet HTML 75Page - Renesas Technology Corp R5F51116ADLF Datasheet HTML 76Page - Renesas Technology Corp R5F51116ADLF Datasheet HTML 77Page - Renesas Technology Corp R5F51116ADLF Datasheet HTML 78Page - Renesas Technology Corp R5F51116ADLF Datasheet HTML 79Page - Renesas Technology Corp R5F51116ADLF Datasheet HTML 80Page - Renesas Technology Corp R5F51116ADLF Datasheet HTML 81Page - Renesas Technology Corp R5F51116ADLF Datasheet HTML 82Page - Renesas Technology Corp R5F51116ADLF Datasheet HTML 83Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 79 / 127 page
background image
R01DS0190EJ0130 Rev.1.30
Page 79 of 127
May 31, 2016
RX111 Group
5. Electrical Characteristics
5.3.2
Reset Timing
Note 1. When OFS1.(STUPLVD1REN, FASTSTUP) = 11b.
Note 2. When OFS1.(STUPLVD1REN, FASTSTUP) ≠ 11b.
Note 3. When IWDTCR.CKS[3:0] = 0000b.
Figure 5.31
Reset Input Timing at Power-On
Figure 5.32
Reset Input Timing (1)
Table 5.25
Reset Timing
Conditions: 1.8 V ≤ VCC = VCC_USB ≤ 3.6 V, 1.8 V ≤ AVSS0 ≤ 3.6 V, VSS = AVSS0 = VSS_USB = 0 V, Ta = –40 to +105°C
Item
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Test
Conditions
RES# pulse width
At power-on
tRESWP
3—
—
ms
Figure 5.31
Other than above
tRESW
30
—
—
μs
Figure 5.32
Wait time after RES#
cancellation
(at power-on)
At normal startup*1
tRESWT
—
8.5
—
ms
Figure 5.31
During fast startup time*2
tRESWT
—
560
—
μs
Wait time after RES# cancellation
(during powered-on state)
tRESWT
—114
—
μs
Figure 5.32
Independent watchdog timer reset period
tRESWIW
—1—
IWDT
clock
cycle
Figure 5.33
Software reset period
tRESWSW
—1—
ICLK
cycle
Wait time after independent watchdog timer reset cancellation*3
tRESW2
—
300
—
μs
Wait time after software reset cancellation
tRESW2
—
168
—
μs
VCC
RES#
tRESWP
Internal reset
tRESWT
RES#
Internal reset
tRESWT
tRESW



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com